データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK1070PIETL-H データシート(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 2SK1070PIETL-H
部品情報  Silicon N-Channel Junction FET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SK1070PIETL-H データシート(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp

  2SK1070PIETL-H Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SK1070PIETL-H Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SK1070PIETL-H Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SK1070PIETL-H Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SK1070PIETL-H Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SK1070PIETL-H Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
2SK1070
Preliminary
R07DS0282EJ0300 Rev.3.00
Page 4 of 4
Mar 28, 2011
Package Dimensions
D
e
A
AA
b
xS
A
M
EHE
A
A2
A1
S
b
A-A Section
c
Qc
L
L1
LP
A3
Pattern of terminal position areas
I1
b2
e
e1
A
A1
A2
A3
b
c
D
E
e
HE
L
L1
LP
x
b2
e1
I1
Q
1.0
0
1.0
0.35
0.1
2.7
1.35
2.2
0.35
0.15
0.25
Min
Nom
Dimension in Millimeters
Reference
Symbol
Max
1.1
0.25
0.4
0.16
1.5
0.95
2.8
1.95
0.3
1.3
0.1
1.2
0.5
0.26
3.1
1.65
3.0
0.75
0.55
0.65
0.05
0.55
1.05
SC-59A
PLSP0003ZB-A
MPAK(T) / MPAK(T)V
0.011g
MASS[Typ.]
RENESAS Code
JEITA Package Code
Previous Code
Package Name
MPAK
Ordering Information
Orderable Part Number
Quantity
Shipping Container
2SK1070PICTL-E
2SK1070PIDTL-E
2SK1070PIETL-E
2SK1070PICTL-H
2SK1070PIDTL-H
2SK1070PIETL-H
3000
178 mm reel, 8 mm Emboss Taping
Note:
For some grades, production may be terminated. Please contact the Renesas sales office to check the state of
production before ordering the product.


同様の部品番号 - 2SK1070PIETL-H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
2SK1070PIETL-E RENESAS-2SK1070PIETL-E Datasheet
58Kb / 5P
   Silicon N-Channel Junction FET
More results

同様の説明 - 2SK1070PIETL-H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SK217 HITACHI-2SK217 Datasheet
36Kb / 7P
   Silicon N-Channel Junction FET
2SK1070 HITACHI-2SK1070 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon N-Channel Junction FET
logo
Panasonic Semiconductor
2SK1860 PANASONIC-2SK1860 Datasheet
77Kb / 3P
   Silicon N-Channel Junction FET
2SK1103 PANASONIC-2SK1103 Datasheet
31Kb / 2P
   Silicon N-Channel Junction FET
2SK198 PANASONIC-2SK198 Datasheet
33Kb / 2P
   Silicon N-Channel Junction FET
2SK2380 PANASONIC-2SK2380 Datasheet
31Kb / 2P
   Silicon N-Channel Junction FET
logo
Hitachi Semiconductor
2SK522 HITACHI-2SK522 Datasheet
36Kb / 8P
   Silicon N-Channel Junction FET
logo
Sony Corporation
2SK121 SONY-2SK121 Datasheet
115Kb / 5P
   Silicon N-Channel Junction FET
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SK303 KEXIN-2SK303 Datasheet
40Kb / 1P
   N-Channel Junction Silicon FET
logo
Panasonic Semiconductor
2SK123 PANASONIC-2SK123 Datasheet
30Kb / 2P
   Silicon N-Channel Junction FET
2SK374 PANASONIC-2SK374 Datasheet
33Kb / 2P
   Silicon N-Channel Junction FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com