データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMBJ26A データシート(PDF) 5 Page - WILLAS ELECTRONIC CORP

部品番号 SMBJ26A
部品情報  600W SURFACE MOUNT GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WILLAS [WILLAS ELECTRONIC CORP]
ホームページ  http://www.willas.com.tw
Logo WILLAS - WILLAS ELECTRONIC CORP

SMBJ26A データシート(HTML) 5 Page - WILLAS ELECTRONIC CORP

  SMBJ26A Datasheet HTML 1Page - WILLAS ELECTRONIC CORP SMBJ26A Datasheet HTML 2Page - WILLAS ELECTRONIC CORP SMBJ26A Datasheet HTML 3Page - WILLAS ELECTRONIC CORP SMBJ26A Datasheet HTML 4Page - WILLAS ELECTRONIC CORP SMBJ26A Datasheet HTML 5Page - WILLAS ELECTRONIC CORP  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
600W SURFACE MOUNT GPP
TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMB PACKAGE
Fig. 7 - Steady State Power Derating Curve
2009.9
WILLAS ELECTRONIC CORP.
WILLAS
TVS
SMBJ
SERIES
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
0
25
50
75
100
125
150
175
200
Lead Temperature , TL (℃)


同様の部品番号 - SMBJ26A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jinan Gude Electronic D...
SMBJ26A JGD-SMBJ26A Datasheet
301Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Socay Electornics Co., ...
SMBJ26A SOCAY-SMBJ26A Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SMBJ26A LUGUANG-SMBJ26A Datasheet
2Mb / 4P
   Transient Voltage Suppressors
logo
Diotech Company.
SMBJ26A DIOTECH-SMBJ26A Datasheet
1Mb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Vishay Siliconix
SMBJ26A VISHAY-SMBJ26A Datasheet
95Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 10-Dec-12
More results

同様の説明 - SMBJ26A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rectron Semiconductor
P4FMAF RECTRON-P4FMAF Datasheet
152Kb / 9P
   SURFACE MOUNT GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
P4SMAJXX RECTRON-P4SMAJXX Datasheet
181Kb / 9P
   SURFACE MOUNT GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Frontier Electronics.
P6SMBJ5.0 FRONTIER-P6SMBJ5.0 Datasheet
133Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Diodes Incorporated
SMBJ7.5CA-13 DIODES-SMBJ7.5CA-13 Datasheet
142Kb / 5P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBJ51CA-13 DIODES-SMBJ51CA-13 Datasheet
142Kb / 5P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBJ350A-13-F DIODES-SMBJ350A-13-F Datasheet
100Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
P6SMAJ58ADFQ-13 DIODES-P6SMAJ58ADFQ-13 Datasheet
375Kb / 6P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
August 2020
SMBJ50CA DIODES-SMBJ50CA Datasheet
81Kb / 3P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
DS19002 Rev. 11 - 2
SMBJ15CA-13 DIODES-SMBJ15CA-13 Datasheet
142Kb / 5P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBJ33CA-13 DIODES-SMBJ33CA-13 Datasheet
142Kb / 5P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com