データシートサーチシステム |
|
SM802124 データシート(PDF) 2 Page - Micrel Semiconductor |
|
SM802124 データシート(HTML) 2 Page - Micrel Semiconductor |
2 / 9 page Micrel, Inc. SM802124 September 2011 M9999-101311-B hbwhelp@micrel.com or (408) 955-1690 Ordering Information (1) Part Number Marking Shipping Temperature Range Package SM802124UMG 802124 Tube –40 °C to +85°C 24-Pin QFN SM802124UMGTR 802124 Tape and Reel –40 °C to +85°C 24-Pin QFN Note: 1. Devices are Green, RoHS, and PFOS compliant. Pin Configuration 24-Pin QFN (code) (Top View) |
同様の部品番号 - SM802124 |
|
同様の説明 - SM802124 |