データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM4892N データシート(PDF) 3 Page - Analog Power

部品番号 AM4892N
部品情報  Dual N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ANALOGPOWER [Analog Power]
ホームページ  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM4892N データシート(HTML) 3 Page - Analog Power

  AM4892N Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM4892N Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM4892N Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM4892N Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM4892N Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Analog Power
AM4892N
1. On-Resistance vs. Drain Current
2. Transfer Characteristics
3. On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
4. Drain-to-Source Forward Voltage
5. Output Characteristics
6. Capacitance
Typical Electrical Characteristics
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0
1
2
3
4
5
ID-Drain Current (A)
4.5V
4V
6V,8V,10V
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
0
0.5
1
1.5
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
10V,8V,6V
4V
4.5V
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
2
4
6
8
10
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TJ = 25°C
ID = 1.8A
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TJ = 25°C
0.01
0.1
1
10
0.2
0.4
0.6
0.8
1
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
TJ = 25°C
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0
5
10
15
20
VDS-Drain-to-Source Voltage (V)
Ciss
Coss
Crss
F = 1MHz
© Preliminary
3
Publication Order Number:
DS_AM4892N_1A


同様の部品番号 - AM4892N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Power
AM4890N ANALOGPOWER-AM4890N Datasheet
364Kb / 5P
   Dual N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - AM4892N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI7946DP VISHAY-SI7946DP_V01 Datasheet
98Kb / 6P
   Dual N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7946ADP VISHAY-SI7946ADP Datasheet
378Kb / 13P
   Dual N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
Analog Power
AM4890N ANALOGPOWER-AM4890N Datasheet
364Kb / 5P
   Dual N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
AM7900N ANALOGPOWER-AM7900N Datasheet
320Kb / 5P
   Dual N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7946DP VISHAY-SI7946DP_06 Datasheet
203Kb / 4P
   Dual N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 27-Feb-06
SI7956DP VISHAY-SI7956DP_V01 Datasheet
309Kb / 12P
   Dual N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7738DP VISHAY-SI7738DP Datasheet
132Kb / 4P
   Dual N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-Apr-08
SI7956DP VISHAY-SI7956DP Datasheet
206Kb / 4P
   Dual N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 27-Feb-06
SI7946DP VISHAY-SI7946DP Datasheet
72Kb / 5P
   Dual N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 30-Jun-03
SIR838DP VISHAY-SIR838DP Datasheet
118Kb / 7P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 30-Sep-13
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com