データシートサーチシステム |
|
AZP51 データシート(PDF) 7 Page - Arizona Microtek, Inc |
|
AZP51 データシート(HTML) 7 Page - Arizona Microtek, Inc |
7 / 9 page Arizona Microtek, Inc. AZP51 Low Phase Noise Sine Wave/CMOS to LVPECL Buffer/Divider www.azmicrotek.com +1-480-962-5881 7 Request a Sample May 2012, Rev 2.1 VDD (+3.3 V) Vbp M1 M2 M3 M4 D Vbn M5 21.1mA 21.1mA 16mA Q Q 200 Ω 200 Ω 21.1mA - High 5.1mA - Low External Circuitry Output Stage 0.01µF 0.01µF 50 Ω 50 Ω GND or VT Figure 8 - AC Termination PERFORMANCE DATA Table 4 - Absolute Maximum Ratings Absolute Maximum Ratings are those values beyond which device life may be impaired. Symbol Characteristic Rating Unit VDD Power Supply 0 to +5.5 V VI Input Voltage -0.5 to VDD + 0.5 V TA Operating Temperature Range -40 to +85 °C TSTG Storage Temperature Range -65 to +150 °C ESDHBM Human Body Model 2500 V ESDMM Machine Model 200 V ESDCDM Charged Device Model 2500 V |
同様の部品番号 - AZP51 |
|
同様の説明 - AZP51 |
|
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |