データシートサーチシステム |
|
LD1117-G-XX-AB3-A-T データシート(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
LD1117-G-XX-AB3-A-T データシート(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies |
2 / 15 page LD1117/A LINEAR INTEGRATED CIRCUIT UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 2 of 15 www.unisonic.com.tw QW-R102-006.AG MARKING INFORMATION PACKAGE VOLTAGE CODE MARKING SOT-89 12 :1.2V 15 :1.5V 18 :1.8V 25 :2.5V 2J :2.85V 30 :3.0V 33 :3.3V 36 :3.6V 50 :5.0V AD :ADJ SOT-223 TO-220 TO-220F TO-252 TO-263 TO-263-3 Note: Current code: Blank: 0.8A A: 1A PIN CONFIGURATION of SOP-8 1 NC VIN GND/ ADJ VOUT VOUT VOUT VOUT NC 2 3 4 5 6 7 8 |
同様の部品番号 - LD1117-G-XX-AB3-A-T |
|
同様の説明 - LD1117-G-XX-AB3-A-T |