データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

4N32M(TA)-V データシート(PDF) 3 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

部品番号 4N32M(TA)-V
部品情報  6 PIN PHOTODARLINGTON
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
ホームページ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd

4N32M(TA)-V データシート(HTML) 3 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

  4N32M(TA)-V Datasheet HTML 1Page - Everlight Electronics Co., Ltd 4N32M(TA)-V Datasheet HTML 2Page - Everlight Electronics Co., Ltd 4N32M(TA)-V Datasheet HTML 3Page - Everlight Electronics Co., Ltd 4N32M(TA)-V Datasheet HTML 4Page - Everlight Electronics Co., Ltd 4N32M(TA)-V Datasheet HTML 5Page - Everlight Electronics Co., Ltd 4N32M(TA)-V Datasheet HTML 6Page - Everlight Electronics Co., Ltd 4N32M(TA)-V Datasheet HTML 7Page - Everlight Electronics Co., Ltd 4N32M(TA)-V Datasheet HTML 8Page - Everlight Electronics Co., Ltd 4N32M(TA)-V Datasheet HTML 9Page - Everlight Electronics Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
6 PIN PHOTODARLINGTON
PHOTOCOUPLER
Everlight Electronics Co., Ltd.
3
http://www.everlight.com
Document No:DPC-0000021
Rev. 1
February 5, 2009
TIL113
4NXX Series
H11BX Series
Electrical Characteristics (Ta=25°C unless specified otherwise)
Input
Parameter
Symbol
Min.
Typ.*
Max.
Unit
Condition
Forward voltage
VF
-
1.2
1.5
V
IF = 10mA
IF = 50mA for H11B3
Reverse current
IR
-
-
10
µA
VR = 6V
Input capacitance
Cin
-
50
-
pF
V = 0, f = 1MHz
Output
Parameter
Symbol
Min.
Typ.*
Max.
Unit
Condition
Collector-Emitter dark
current
ICEO
-
-
100
nA
VCE = 10V
Collector-Emitter
breakdown voltage
BVCEO
55
-
-
V
Ic=1mA
Collector-Base
breakdown voltage
BVCBO
55
-
-
V
IC=0.1mA
Emitter-Collector
breakdown voltage
BVECO
7
-
-
V
IE=0.1mA
* Typical values at Ta = 25°C


同様の部品番号 - 4N32M(TA)-V

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
4N32M FAIRCHILD-4N32M Datasheet
222Kb / 13P
   General Purpose 6-Pin Photodarlington Optocoupler
4N32M FAIRCHILD-4N32M Datasheet
233Kb / 10P
   General Purpose 6-Pin Photodarlington Optocoupler
4N32M FAIRCHILD-4N32M Datasheet
281Kb / 10P
   General Purpose 6-Pin Photodarlington Optocoupler Portable electronics
4N32M FAIRCHILD-4N32M Datasheet
281Kb / 10P
   General Purpose 6-Pin Photodarlington Optocoupler
4N32M FAIRCHILD-4N32M Datasheet
281Kb / 10P
   General Purpose 6-Pin Photodarlington Optocoupler
More results

同様の説明 - 4N32M(TA)-V

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Everlight Electronics C...
4N29 EVERLIGHT-4N29 Datasheet
327Kb / 13P
   6 PIN PHOTODARLINGTON PHOTOCOUPLER
logo
List of Unclassifed Man...
H11B1 ETC1-H11B1 Datasheet
473Kb / 12P
   6-PIN PHOTODARLINGTON OPTOCOUPLER
logo
Everlight Electronics C...
TIL113 EVERLIGHT-TIL113 Datasheet
938Kb / 13P
   6 PIN DIP PHOTODARLINGTON PHOTOCOUPLER
logo
Fairchild Semiconductor
4N30 FAIRCHILD-4N30_07 Datasheet
222Kb / 13P
   General Purpose 6-Pin Photodarlington Optocoupler
logo
CT Micro International ...
4N29 CTMICRO-4N29 Datasheet
1Mb / 13P
   DC Input 6-Pin Photodarlington Optocoupler
logo
Fairchild Semiconductor
4N29 FAIRCHILD-4N29 Datasheet
437Kb / 8P
   GENERAL PURPOSE 6-PIN PHOTODARLINGTON OPTOCOUPLERS
4N33SR2M FAIRCHILD-4N33SR2M Datasheet
281Kb / 10P
   General Purpose 6-Pin Photodarlington Optocoupler
4N29SR2M FAIRCHILD-4N29SR2M Datasheet
281Kb / 10P
   General Purpose 6-Pin Photodarlington Optocoupler
4N29SM FAIRCHILD-4N29SM Datasheet
281Kb / 10P
   General Purpose 6-Pin Photodarlington Optocoupler
4N30SM FAIRCHILD-4N30SM Datasheet
281Kb / 10P
   General Purpose 6-Pin Photodarlington Optocoupler
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com