データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74HC4051PW データシート(PDF) 21 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74HC4051PW
部品情報  8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74HC4051PW データシート(HTML) 21 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HC4051PW Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors 74HC4051PW Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors 74HC4051PW Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors 74HC4051PW Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors 74HC4051PW Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors 74HC4051PW Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors 74HC4051PW Datasheet HTML 23Page - NXP Semiconductors 74HC4051PW Datasheet HTML 24Page - NXP Semiconductors 74HC4051PW Datasheet HTML 25Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 31 page
background image
74HC_HCT4051
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 6 — 13 December 2011
21 of 31
NXP Semiconductors
74HC4051; 74HCT4051
8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Fig 16. Test circuit for measuring sine-wave distortion
dB
001aan385
Yn/Z
10
μF
Vis
Vos
Z/Yn
CL
RL
Sn
GND
VEE
VCC
VCC = 4.5 V; GND = 0 V; VEE = 4.5 V; RL = 600 ; RS =1k.
a. Test circuit
b. Isolation (OFF-state) as a function of frequency
Fig 17. Test circuit for measuring isolation (OFF-state)
dB
001aan386
Yn/Z
0.1
μF
Vis
Vos
Z/Yn
CL
RL
Sn
GND
VEE
VCC
001aae332
fi (kHz)
10
105
106
104
102
103
−60
−40
−80
−20
0
αiso
(dB)
−100


同様の部品番号 - 74HC4051PW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74HC4051PW PHILIPS-74HC4051PW Datasheet
126Kb / 16P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
December 1990
74HC4051PW NXP-74HC4051PW Datasheet
222Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-19 July 2012
74HC4051PW PHILIPS-74HC4051PW Datasheet
222Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-19 July 2012
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC4051PW NEXPERIA-74HC4051PW Datasheet
399Kb / 28P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 11 - 5 December 2022
74HC4051PW-Q100 NEXPERIA-74HC4051PW-Q100 Datasheet
913Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
More results

同様の説明 - 74HC4051PW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MZ4051FK TOSHIBA-TC7MZ4051FK_07 Datasheet
236Kb / 11P
   8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
Texas Instruments
SN74LV4051A-EP TI1-SN74LV4051A-EP Datasheet
490Kb / 13P
[Old version datasheet]    8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
NXP Semiconductors
74HCT4051PW-118 PHILIPS-74HCT4051PW-118 Datasheet
222Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-19 July 2012
74HC_HCT4051 PHILIPS-74HC_HCT4051_15 Datasheet
222Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-19 July 2012
logo
Unisonic Technologies
U74HC4051 UTC-U74HC4051_18 Datasheet
256Kb / 9P
   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
U74LVX4051 UTC-U74LVX4051_16 Datasheet
229Kb / 10P
   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
Texas Instruments
SN74LV4051A-Q1 TI-SN74LV4051A-Q1 Datasheet
325Kb / 14P
[Old version datasheet]   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
NXP Semiconductors
HEF4051BT PHILIPS-HEF4051BT Datasheet
174Kb / 23P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 10-17 November 2011
logo
Unisonic Technologies
U74HC4051 UTC-U74HC4051 Datasheet
259Kb / 9P
   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER / DEMULTIPLEXER
U74LVX4051 UTC-U74LVX4051 Datasheet
241Kb / 11P
   8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
NXP Semiconductors
74HC4051D-T NXP-74HC4051D-T Datasheet
222Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-19 July 2012
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com