データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

4N29M(TB)-V データシート(PDF) 11 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

部品番号 4N29M(TB)-V
部品情報  6 PIN PHOTODARLINGTON
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
ホームページ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd

4N29M(TB)-V データシート(HTML) 11 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

Back Button 4N29M(TB)-V Datasheet HTML 5Page - Everlight Electronics Co., Ltd 4N29M(TB)-V Datasheet HTML 6Page - Everlight Electronics Co., Ltd 4N29M(TB)-V Datasheet HTML 7Page - Everlight Electronics Co., Ltd 4N29M(TB)-V Datasheet HTML 8Page - Everlight Electronics Co., Ltd 4N29M(TB)-V Datasheet HTML 9Page - Everlight Electronics Co., Ltd 4N29M(TB)-V Datasheet HTML 10Page - Everlight Electronics Co., Ltd 4N29M(TB)-V Datasheet HTML 11Page - Everlight Electronics Co., Ltd 4N29M(TB)-V Datasheet HTML 12Page - Everlight Electronics Co., Ltd 4N29M(TB)-V Datasheet HTML 13Page - Everlight Electronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
6 PIN PHOTODARLINGTON
PHOTOCOUPLER
Everlight Electronics Co., Ltd.
11
http://www.everlight.com
Document No:DPC-0000021
Rev. 1
February 5, 2009
TIL113
4NXX Series
H11BX Series
Tape & Reel Packing Specifications
Tape dimensions
Option TA
Option TB
Direction of feed from reel
Direction of feed from reel
Dimension No.
A
B
Do
D1
E
F
Dimension (mm)
10.4±0.1
7.52±0.1
1.5±0.1
1.5+0.1/-0
1.75±0.1
7.5±0.1
Dimension No.
Po
P1
P2
t
W
K
Dimension (mm)
4.0±0.15
16.0±0.1
2.0±0.1
0.35±0.03
16.0±0.2
4.5±0.1


同様の部品番号 - 4N29M(TB)-V

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
4N29M FAIRCHILD-4N29M Datasheet
233Kb / 10P
   General Purpose 6-Pin Photodarlington Optocoupler
4N29M FAIRCHILD-4N29M Datasheet
281Kb / 10P
   General Purpose 6-Pin Photodarlington Optocoupler
4N29M FAIRCHILD-4N29M Datasheet
281Kb / 10P
   General Purpose 6-Pin Photodarlington Optocoupler
4N29M FAIRCHILD-4N29M Datasheet
281Kb / 10P
   General Purpose 6-Pin Photodarlington Optocoupler
4N29M FAIRCHILD-4N29M Datasheet
281Kb / 10P
   General Purpose 6-Pin Photodarlington Optocoupler
More results

同様の説明 - 4N29M(TB)-V

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Everlight Electronics C...
4N29 EVERLIGHT-4N29 Datasheet
327Kb / 13P
   6 PIN PHOTODARLINGTON PHOTOCOUPLER
logo
List of Unclassifed Man...
H11B1 ETC1-H11B1 Datasheet
473Kb / 12P
   6-PIN PHOTODARLINGTON OPTOCOUPLER
logo
Everlight Electronics C...
TIL113 EVERLIGHT-TIL113 Datasheet
938Kb / 13P
   6 PIN DIP PHOTODARLINGTON PHOTOCOUPLER
logo
Fairchild Semiconductor
4N30 FAIRCHILD-4N30_07 Datasheet
222Kb / 13P
   General Purpose 6-Pin Photodarlington Optocoupler
logo
CT Micro International ...
4N29 CTMICRO-4N29 Datasheet
1Mb / 13P
   DC Input 6-Pin Photodarlington Optocoupler
logo
Fairchild Semiconductor
4N29 FAIRCHILD-4N29 Datasheet
437Kb / 8P
   GENERAL PURPOSE 6-PIN PHOTODARLINGTON OPTOCOUPLERS
4N33SR2M FAIRCHILD-4N33SR2M Datasheet
281Kb / 10P
   General Purpose 6-Pin Photodarlington Optocoupler
4N29SR2M FAIRCHILD-4N29SR2M Datasheet
281Kb / 10P
   General Purpose 6-Pin Photodarlington Optocoupler
4N29SM FAIRCHILD-4N29SM Datasheet
281Kb / 10P
   General Purpose 6-Pin Photodarlington Optocoupler
4N30SM FAIRCHILD-4N30SM Datasheet
281Kb / 10P
   General Purpose 6-Pin Photodarlington Optocoupler
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com