データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PZT2907A データシート(PDF) 2 Page - Siemens Semiconductor Group

部品番号 PZT2907A
部品情報  PNP Silicon Switching Transistors
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
ホームページ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

PZT2907A データシート(HTML) 2 Page - Siemens Semiconductor Group

  PZT2907A Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group PZT2907A Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group PZT2907A Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group PZT2907A Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group PZT2907A Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group PZT2907A Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Semiconductor Group
2
PZT 2907
PZT 2907 A
Electrical Characteristics
at TA = 25 ˚C, unless otherwise specified.
DC current gain1)
IC = 0.1 mA, VCE = 10 V
PZT 2907
PZT 2907 A
IC =
1 mA, VCE = 10 V
PZT 2907
PZT 2907 A
IC = 10 mA, VCE = 10 V
PZT 2907
PZT 2907 A
IC = 150 mA, VCE = 10 V
PZT 2907
PZT 2907 A
IC = 500 mA, VCE = 10 V
PZT 2907
PZT 2907 A
V
Collector-emitter breakdown voltage
IC = 10 mA, IB = 0
PZT 2907
PZT 2907 A
V(BR)CE0
40
60
Collector-emitter cutoff current
VCE = 30 V, +VBE = 0.5 V
ICEV
––50
Unit
Values
Parameter
Symbol
min.
typ.
max.
DC characteristics
Collector-base breakdown voltage
IC = 10
µA, IB = 0
PZT 2907
PZT 2907 A
V(BR)CB0
60
60
Emitter-base breakdown voltage
IE = 10
µA, IE = 0
V(BR)EB0
5––
nA
Emitter-base cutoff current
VEB = 3 V, IC = 0
IEB0
––10
nA
nA
µA
µA
Collector-base cutoff current
VCB = 50 V, IE = 0
PZT 2907
PZT 2907 A
VCB = 50 V, IE = 0, TA = 150 ˚C
PZT 2907
PZT 2907 A
ICB0
20
10
20
10
Collector-base cutoff current
VCE = 30 V, +VBE = 0.5 V
IEBV
––50
hFE
35
75
50
100
75
100
100
100
30
50
300
300
1)
Pulse test conditions: t
300 µs, D = 2 %.


同様の部品番号 - PZT2907A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
PZT2907A MOTOROLA-PZT2907A Datasheet
139Kb / 6P
   SOT-223 PACKAGE PNP SILICON TRANSISTOR SURFACE MOUNT
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
PZT2907A WINNERJOIN-PZT2907A Datasheet
161Kb / 1P
   TRANSISTOR (PNP)
logo
ON Semiconductor
PZT2907A ONSEMI-PZT2907A Datasheet
139Kb / 6P
   PNP SILICON TRANSISTOR SURFACE MOUNT
1996 REV 4
PZT2907A ONSEMI-PZT2907A Datasheet
108Kb / 4P
   PNP Silicon Epitaxial Transistor
August, 2013 ??Rev. 10
logo
NXP Semiconductors
PZT2907A PHILIPS-PZT2907A Datasheet
46Kb / 8P
   PNP switching transistor
1999 Apr 14
More results

同様の説明 - PZT2907A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Siemens Semiconductor G...
SMBT2907 SIEMENS-SMBT2907 Datasheet
178Kb / 6P
   PNP Silicon Switching Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BSS80 INFINEON-BSS80 Datasheet
59Kb / 6P
   PNP Silicon Switching Transistors
Nov-30-2001
logo
STMicroelectronics
2N6107 STMICROELECTRONICS-2N6107 Datasheet
69Kb / 4P
   SILICON PNP SWITCHING TRANSISTORS
June 1997
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N5322 BOCA-2N5322 Datasheet
77Kb / 2P
   SWITCHING TRANSISTORS (PNP SILICON)
logo
Guangdong Kexin Industr...
BSS80 KEXIN-BSS80 Datasheet
41Kb / 2P
   PNP Silicon Switching Transistors
logo
Infineon Technologies A...
SMBT3906E6327 INFINEON-SMBT3906E6327 Datasheet
892Kb / 12P
   PNP Silicon Switching Transistors
2012-08-21
logo
Continental Device Indi...
2N3250 CDIL-2N3250 Datasheet
214Kb / 4P
   PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
2N2906 CDIL-2N2906 Datasheet
147Kb / 4P
   PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
2N2904A CDIL-2N2904A Datasheet
151Kb / 3P
   PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N2906A BOCA-2N2906A Datasheet
44Kb / 2P
   PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com