データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PZT3906 データシート(PDF) 1 Page - Siemens Semiconductor Group

部品番号 PZT3906
部品情報  PNP Silicon Switching Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
ホームページ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

PZT3906 データシート(HTML) 1 Page - Siemens Semiconductor Group

  PZT3906 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group PZT3906 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group PZT3906 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group PZT3906 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group PZT3906 Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Semiconductor Group
1
PNP Silicon Switching Transistor
PZT 3906
5.91
Maximum Ratings
Type
Ordering Code
(tape and reel)
Marking
Package1)
Pin Configuration
PZT 3906
Q62702-Z2030
ZT 3906
SOT-223
1
2
3
4
B
C
E
C
Parameter
Symbol
Values
Unit
Collector-emitter voltage
VCE0
40
V
Collector-base voltage
VCB0
40
Emitter-base voltage
VEB0
5
Collector current
IC
200
mA
Total power dissipation, TS =80 ˚C
Ptot
1.5
W
Junction temperature
Tj
150
˚C
Storage temperature range
Tstg
– 65 … + 150
Thermal Resistance
Junction - ambient2)
Rth JA
117
K/W
Junction - soldering point
Rth JS
47
1)
For detailed information see chapter Package Outlines.
2)
Package mounted on epoxy pcb 40 mm
× 40 mm × 1.5 mm/6 cm2 Cu.
q
High DC current gain 0.1 mA to 100 mA
q
Low collector-emitter saturation voltage
q
Complementary type: PZT 3904 (NPN)


同様の部品番号 - PZT3906

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PZT3906 PHILIPS-PZT3906 Datasheet
48Kb / 8P
   PNP switching transistor
1999 Apr 14
logo
STMicroelectronics
PZT3906 STMICROELECTRONICS-PZT3906 Datasheet
46Kb / 4P
   SMALL SIGNAL PNP TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
PZT3906 FAIRCHILD-PZT3906 Datasheet
49Kb / 6P
   PNP General Purpose Amplifier
PZT3906 FAIRCHILD-PZT3906 Datasheet
98Kb / 6P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
PZT3906 SECOS-PZT3906 Datasheet
815Kb / 2P
   Epitaxial Planar Transistor
More results

同様の説明 - PZT3906

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MMBT4403LT1 ONSEMI-MMBT4403LT1 Datasheet
147Kb / 8P
   Switching Transistor(PNP Silicon)
September, 2004 ??Rev. 3
logo
Siemens Semiconductor G...
SMBT4126 SIEMENS-SMBT4126 Datasheet
96Kb / 4P
   PNP Silicon Switching Transistor
logo
ON Semiconductor
MMBT4403WT1 ONSEMI-MMBT4403WT1 Datasheet
177Kb / 6P
   Switching Transistor PNP Silicon
March, 2005 ??Rev. 2
logo
Infineon Technologies A...
SMBT2907A INFINEON-SMBT2907A Datasheet
141Kb / 7P
   PNP Silicon Switching Transistor
Jun-12-2002
logo
Zowie Technology Corpor...
MMBT4403GH ZOWIE-MMBT4403GH Datasheet
558Kb / 5P
   Switching Transistor PNP Silicon
logo
NTE Electronics
NTE106 NTE-NTE106 Datasheet
24Kb / 2P
   Silicon PNP Transistor Switching Transistor
logo
Microsemi Corporation
2N2907ADIE MICROSEMI-2N2907ADIE Datasheet
44Kb / 2P
   SWITCHING TRANSISTOR PNP SILICON
logo
ON Semiconductor
MPS3638A ONSEMI-MPS3638A Datasheet
215Kb / 8P
   Switching Transistor(PNP Silicon)
1997
logo
Microsemi Corporation
2N3250A MICROSEMI-2N3250A Datasheet
58Kb / 2P
   PNP SILICON SWITCHING TRANSISTOR
logo
Siemens Semiconductor G...
SMBT2907A SIEMENS-SMBT2907A Datasheet
248Kb / 7P
   PNP Silicon Switching Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com