データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PZTA43 データシート(PDF) 4 Page - Siemens Semiconductor Group

部品番号 PZTA43
部品情報  NPN Silicon High-Voltage Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
ホームページ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

PZTA43 データシート(HTML) 4 Page - Siemens Semiconductor Group

  PZTA43 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group PZTA43 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group PZTA43 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group PZTA43 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Semiconductor Group
4
PZTA 42
PZTA 43
Collector cutoff current ICB0 = f (TA)
VCB = 160 V
Collector current IC = f (VBE)
VCE =10V


同様の部品番号 - PZTA43

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
PZTA43 UTC-PZTA43 Datasheet
75Kb / 3P
   HIGH VOLTAGE TRANSISTOR
PZTA43G-AA3-R UTC-PZTA43G-AA3-R Datasheet
163Kb / 3P
   HIGH VOLTAGE TRANSISTOR
PZTA43G-AA3-R UTC-PZTA43G-AA3-R Datasheet
163Kb / 3P
   HIGH VOLTAGE TRANSISTOR
PZTA43G-AA3-R UTC-PZTA43G-AA3-R Datasheet
163Kb / 3P
   HIGH VOLTAGE TRANSISTOR
PZTA43L-AA3-R UTC-PZTA43L-AA3-R Datasheet
163Kb / 3P
   HIGH VOLTAGE TRANSISTOR
More results

同様の説明 - PZTA43

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BFN16 INFINEON-BFN16 Datasheet
47Kb / 5P
   NPN Silicon High-Voltage Transistors
Nov-30-2001
logo
Leshan Radio Company
MMBTA42LT1 LRC-MMBTA42LT1 Datasheet
102Kb / 3P
   High Voltage Transistors(NPN Silicon)
logo
ON Semiconductor
MMBTA42LT1 ONSEMI-MMBTA42LT1 Datasheet
99Kb / 4P
   High Voltage Transistors(NPN Silicon)
November, 2003 ??Rev. 5
logo
Leshan Radio Company
MMBT5550LT1 LRC-MMBT5550LT1 Datasheet
165Kb / 4P
   High Voltage Transistors(NPN Silicon)
logo
TRANSYS Electronics Lim...
2N3439 TEL-2N3439 Datasheet
62Kb / 2P
   NPN HIGH VOLTAGE SILICON TRANSISTORS
logo
Infineon Technologies A...
BFN24 INFINEON-BFN24_07 Datasheet
74Kb / 7P
   NPN Silicon High-Voltage Transistors
2007-04-20
BFN38 INFINEON-BFN38 Datasheet
67Kb / 6P
   NPN Silicon High-Voltage Transistors
2007-03-29
logo
Siemens Semiconductor G...
SXTA42 SIEMENS-SXTA42 Datasheet
138Kb / 4P
   NPN Silicon High Voltage Transistors
logo
ON Semiconductor
MMBT5550LT1 ONSEMI-MMBT5550LT1 Datasheet
199Kb / 6P
   High Voltage Transistors(NPN Silicon)
MPSA42 ONSEMI-MPSA42 Datasheet
85Kb / 4P
   High Voltage Transistors(NPN Silicon)
1998 REV 1
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MJ410 NJSEMI-MJ410 Datasheet
133Kb / 2P
   High Voltage NPN Silicon Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com