データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

6T08A-CW データシート(PDF) 6 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

部品番号 6T08A-CW
部品情報  TRIACs, 6A Snubberless, Logic Level and Standard
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NELLSEMI [Nell Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.nellsemi.com
Logo NELLSEMI - Nell Semiconductor Co., Ltd

6T08A-CW データシート(HTML) 6 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

  6T08A-CW Datasheet HTML 1Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6T08A-CW Datasheet HTML 2Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6T08A-CW Datasheet HTML 3Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6T08A-CW Datasheet HTML 4Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6T08A-CW Datasheet HTML 5Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6T08A-CW Datasheet HTML 6Page - Nell Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
SEMICONDUCTOR
6T Series RoHS
RoHS
www.nellsemi.com
Page 6 of 6
RoHS
4T
6.4(0.52)
6.6(0.26)
5.2(0.204)
5.4(0.212)
1.5(0.059)
1.37(0.054)
9.4(0.37)
9(0.354)
16.3(0.641)
15.9(0.626)
4.6(0.181)
4.4(0.173)
0.85(0.033)
0.76(0.03)
0.65(0.026)
0.55(0.021)
1.9(0.075)
1.8(0.071)
2.4(0.095)
2.2(0.086)
0.62(0.024)
0.48(0.019)
0.62(0.024)
0.45(0.017)
6.2(0.244)
6(0.236)
1
2
2
3
1.14(0.045)
0.89(0.035)
0.76(0.030)
2.28(0.090)
4.57(0.180)
0.64(0.025)
6.4(0.251)
6.6(0.259)
5.4(0.212)
5.2(0.204)
1.5(0.059)
1.37(0.054)
9.35(0.368)
10.1(0.397)
2.4(0.095)
2.2(0.086)
0.62(0.024)
0.48(0.019)
6.2(0.244)
6(0.236)
0.62(0.024)
0.45(0.017)
TO-251
(I-PAK)
TO-252
(D-PAK)
Case Style
2.87 (0.113)
2.62 (0.103)
9.40 (0.370)
9.14 (0.360)
10.54 (0.415) MAX.
16.13 (0.635)
15.87 (0.625)
PIN
4.06 (0.160)
3.56 (0.140)
1.45 (0.057)
1.14 (0.045)
2.67 (0.105)
2.41 (0.095)
2.65 (0.104)
2.45 (0.096)
5.20 (0.205)
4.95 (0.195)
0.90 (0.035)
0.70 (0.028)
3.91 (0.154)
3.74 (0.148)
1
3
2
4.70 (0.185)
4.44 0.1754
(
)
1.39 (0.055)
1.14 (0.045)
3.68 (0.145)
3.43 (0.135)
8.89 (0.350)
8.38 (0.330)
29.16 (1.148)
28.40 (1.118)
14.22 (0.560)
13.46 (0.530)
0.56 (0.022)
0.36 (0.014)
2.79 (0.110)
2.54 (0.100)
15.32 (0.603)
14.55 (0.573)
TO-220AB


同様の部品番号 - 6T08A-CW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Belden Inc.
6T00UP BELDEN-6T00UP Datasheet
142Kb / 2P
   Audio Cable, 2 Conductor 10 AWG, BC, CL2P
04-13-2023
6T00UP-0091000 BELDEN-6T00UP-0091000 Datasheet
142Kb / 2P
   Audio Cable, 2 Conductor 10 AWG, BC, CL2P
04-13-2023
6T00UP-0095000 BELDEN-6T00UP-0095000 Datasheet
142Kb / 2P
   Audio Cable, 2 Conductor 10 AWG, BC, CL2P
04-13-2023
More results

同様の説明 - 6T08A-CW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nell Semiconductor Co.,...
8T06A-BW NELLSEMI-8T06A-BW Datasheet
674Kb / 7P
   TRIACs, 8A Snubberless, Logic Level and Standard
16T06A-BW NELLSEMI-16T06A-BW Datasheet
2Mb / 7P
   TRIACs, 16A Snubberless, Logic Level and Standard
4T06A-CW NELLSEMI-4T06A-CW Datasheet
414Kb / 7P
   TRIACs, 4A Snubberless, Logic Level and Standard
12T06A-BW NELLSEMI-12T06A-BW Datasheet
598Kb / 6P
   TRIACs, 12A Snubberless, Logic Level and Standard
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTA16-600SW KERSEMI-BTA16-600SW Datasheet
1Mb / 6P
   16 A Snubberless, logic level and standard Triacs
BTA16-700B KERSEMI-BTA16-700B Datasheet
1Mb / 6P
   16 A Snubberless, logic level and standard Triacs
BTA16-600B KERSEMI-BTA16-600B Datasheet
1Mb / 6P
   16 A Snubberless, logic level and standard Triacs
BTA16-600BW KERSEMI-BTA16-600BW Datasheet
1Mb / 6P
   16 A Snubberless, logic level and standard Triacs
logo
STMicroelectronics
T1635-700G-TR STMICROELECTRONICS-T1635-700G-TR Datasheet
114Kb / 10P
   16 A Snubberless?? logic level and standard Triacs
BTA12-700SWRG STMICROELECTRONICS-BTA12-700SWRG Datasheet
140Kb / 12P
   12 A Snubberless?? logic level and standard triacs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com