データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMBT2907 データシート(PDF) 4 Page - Siemens Semiconductor Group

部品番号 SMBT2907
部品情報  PNP Silicon Switching Transistors
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
ホームページ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

SMBT2907 データシート(HTML) 4 Page - Siemens Semiconductor Group

  SMBT2907 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group SMBT2907 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group SMBT2907 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group SMBT2907 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group SMBT2907 Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group SMBT2907 Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Semiconductor Group
4
SMBT 2907
SMBT 2907 A
Total power dissipation Ptot = f (TA*; TS)
* Package mounted on epoxy
Permissible pulse load Ptot max/Ptot DC = f (
tp)
Collector-base capacitance CCB = f (VCB)
f = 1 MHz
Transition frequency fT = f (IC)
VCE = 20 V


同様の部品番号 - SMBT2907

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
SMBT2907A INFINEON-SMBT2907A Datasheet
141Kb / 7P
   PNP Silicon Switching Transistor
Jun-12-2002
logo
Siemens Semiconductor G...
SMBT2907A SIEMENS-SMBT2907A Datasheet
248Kb / 7P
   PNP Silicon Switching Transistor
logo
Infineon Technologies A...
SMBT2907A INFINEON-SMBT2907A Datasheet
87Kb / 9P
   PNP Silicon Switching Transistor Low collector-emitter saturation voltage
2007-04-26
SMBT2907A INFINEON-SMBT2907A Datasheet
542Kb / 9P
   PNP Silicon Switching Transistor
2011-09-30
SMBT2907A INFINEON-SMBT2907A_07 Datasheet
87Kb / 9P
   PNP Silicon Switching Transistor Low collector-emitter saturation voltage
2007-04-26
More results

同様の説明 - SMBT2907

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Siemens Semiconductor G...
PZT2907 SIEMENS-PZT2907 Datasheet
127Kb / 6P
   PNP Silicon Switching Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BSS80 INFINEON-BSS80 Datasheet
59Kb / 6P
   PNP Silicon Switching Transistors
Nov-30-2001
logo
STMicroelectronics
2N6107 STMICROELECTRONICS-2N6107 Datasheet
69Kb / 4P
   SILICON PNP SWITCHING TRANSISTORS
June 1997
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N5322 BOCA-2N5322 Datasheet
77Kb / 2P
   SWITCHING TRANSISTORS (PNP SILICON)
logo
Guangdong Kexin Industr...
BSS80 KEXIN-BSS80 Datasheet
41Kb / 2P
   PNP Silicon Switching Transistors
logo
Infineon Technologies A...
SMBT3906E6327 INFINEON-SMBT3906E6327 Datasheet
892Kb / 12P
   PNP Silicon Switching Transistors
2012-08-21
logo
Continental Device Indi...
2N3250 CDIL-2N3250 Datasheet
214Kb / 4P
   PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
2N2906 CDIL-2N2906 Datasheet
147Kb / 4P
   PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
2N2904A CDIL-2N2904A Datasheet
151Kb / 3P
   PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N2906A BOCA-2N2906A Datasheet
44Kb / 2P
   PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com