データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LCW_JDSH_EC データシート(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LCW_JDSH_EC
部品情報  Technology: InGaN on Sapphire
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCW_JDSH_EC データシート(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 24 page
background image
2012-02-15
8
Version 2.0 - OS-PCN-2012-006-A
LCW JDSH.EC
Color Temperature 3500K
5) page 24
Farbtemperatur 3500K
5) Seite 24
6R
0.4185
0.3902
8S
0.4346
0.4108
0.4223
0.3989
0.4387
0.4197
0.4263
0.3929
0.4430
0.4138
0.4304
0.4018
0.4474
0.4228
7R
0.4223
0.3989
5T
0.4298
0.3867
0.4261
0.4077
0.4342
0.3957
0.4304
0.4018
0.4373
0.3893
0.4346
0.4108
0.4420
0.3985
8R
0.4261
0.4077
6T
0.4342
0.3957
0.4299
0.4165
0.4386
0.4047
0.4346
0.4108
0.4420
0.3985
0.4387
0.4197
0.4467
0.4076
5S
0.4222
0.3840
7T
0.4386
0.4047
0.4263
0.3929
0.4430
0.4138
0.4298
0.3867
0.4467
0.4076
0.4342
0.3957
0.4515
0.4168
6S
0.4263
0.3929
8T
0.4430
0.4138
0.4304
0.4018
0.4474
0.4228
0.4342
0.3957
0.4515
0.4168
0.4386
0.4047
0.4562
0.4260
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
5O
0.3889
0.3690
7P
0.4036
0.3898
0.3916
0.3771
0.4067
0.3982
0.3975
0.3731
0.4129
0.3944
0.4006
0.3815
0.4164
0.4029
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy


同様の部品番号 - LCW_JDSH_EC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LCW-JDSH.EC OSRAM-LCW-JDSH.EC Datasheet
1Mb / 24P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
More results

同様の説明 - LCW_JDSH_EC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SIPAT Co,Ltd
SP42450 SIPAT-SP42450 Datasheet
309Kb / 10P
   SP5T Absorptive Silicon-on-Sapphire
logo
Vishay Siliconix
VLWW960 VISHAY-VLWW960 Datasheet
251Kb / 9P
   Utilizing InGaN technology
Rev. 1.1, 05-Mar-08
VLMW322 VISHAY-VLMW322 Datasheet
217Kb / 8P
   High efficient INGaN technology
Rev. 1.3, 16-May-13
VLMW45R1S1-5K6L-08 VISHAY-VLMW45R1S1-5K6L-08 Datasheet
182Kb / 8P
   High efficient InGaN technology
Rev. 1.4, 03-Aug-15
VLMW41 VISHAY-VLMW41 Datasheet
181Kb / 8P
   High efficient InGaN technology
Rev. 1.8, 03-Aug-15
logo
Seoul Semiconductor
EWT801-S SEOUL-EWT801-S Datasheet
296Kb / 21P
   Package: White PLCC2 White Color Technology: InGan/Gan
logo
Lite-On Technology Corp...
LTL1CHTBK3 LITEON-LTL1CHTBK3 Datasheet
178Kb / 8P
   LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION
LTST-C170TBKT LITEON-LTST-C170TBKT Datasheet
548Kb / 11P
   LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION
logo
Vishay Siliconix
TLHB44K2M1 VISHAY-TLHB44K2M1 Datasheet
104Kb / 5P
   GaN on SiC technology
Rev. 1.2, 14-Oct-14
logo
Hantronix,Inc
HDG12864F-1 HANTRONIX-HDG12864F-1 Datasheet
26Kb / 1P
   Chip On Glass technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com