データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BYG20J データシート(PDF) 2 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

部品番号 BYG20J
部品情報  Ultra Fast SMD Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

BYG20J データシート(HTML) 2 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

  BYG20J Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd BYG20J Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
1.0
0.5
0
50
Resistive or inductive Load
P.C.B.MOUNTED ON
0.27''X0.27''(7.0X7.0mm)
COPPERPAND AREAS
1.5
60
70 80
90 100 110 120 130 140 150 160
0
110
100
TL=100 C
10ms Single Half Sine-Wave
(JEDEC Method)
12
30
O
6
24
18
0.4
0.01
0.1
1
10
0.6 0.8 1.0 1.2
1.4 1.6
TJ=25 C
O
Puise Width=300 S
1%DUTY CYCLE
1.8
20
20
0
0.1
40
1
TJ=25oC
60
80
100
10
100
TJ=100oC
FIG.1--FORWARDDERATINGCURVE
FIG.2--PEAKFORWARDSURGECURRENT
LEAD TEMPERATURE
NUMBEROFCYCLESAT50Hz
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE,VOLTS
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE,
FIG.3 --TYPICAL FORWARD CHARACTERISTIC
FIG.4--TYPICALREVERSECHARACTERISTICS
BYG20D-BYG20J
Ultra Fast SMD Rectifiers
Ratings AND Charactieristic Curves
http://www.luguang.cn
mail:lge@luguang.cn


同様の部品番号 - BYG20J

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
BYG20J VISHAY-BYG20J Datasheet
59Kb / 5P
   Fast Silicon Mesa SMD Rectifier
Rev. 3, 24-Jun-98
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BYG20J LUGUANG-BYG20J Datasheet
1Mb / 2P
   Ultra Fast SMD Rectifiers
logo
Vishay Siliconix
BYG20J VISHAY-BYG20J Datasheet
108Kb / 5P
   Ultrafast Avalanche SMD Rectifier
Revision: 27-Aug-07
BYG20J VISHAY-BYG20J Datasheet
109Kb / 5P
   Ultrafast Avalanche SMD Rectifier
01-Jan-2022
logo
EIC discrete Semiconduc...
BYG20J EIC-BYG20J Datasheet
151Kb / 2P
   ULTRAFAST AVALANCHE RECTIFIERS
More results

同様の説明 - BYG20J

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BYG20D LUGUANG-BYG20D_V01 Datasheet
1Mb / 2P
   Ultra Fast SMD Rectifiers
logo
Comchip Technology
CURC301-G COMCHIP-CURC301-G Datasheet
50Kb / 2P
   SMD Ultra Fast Recovery Rectifiers
CURA101-G COMCHIP-CURA101-G_12 Datasheet
63Kb / 2P
   SMD Ultra Fast Recovery Rectifiers
logo
Marl International Limi...
CURNM101 MARL-CURNM101_15 Datasheet
237Kb / 4P
   SMD Ultra Fast Recovery Rectifiers
logo
Comchip Technology
ACURN101-HF COMCHIP-ACURN101-HF Datasheet
133Kb / 4P
   SMD Ultra Fast Recovery Rectifiers
CURNM101-HF COMCHIP-CURNM101-HF Datasheet
237Kb / 4P
   SMD Ultra Fast Recovery Rectifiers
CURM101-G COMCHIP-CURM101-G_12 Datasheet
99Kb / 4P
   SMD Ultra Fast Recovery Rectifiers
CURC301-HF COMCHIP-CURC301-HF Datasheet
105Kb / 4P
   SMD Ultra Fast Recovery Rectifiers
CURA101-G COMCHIP-CURA101-G Datasheet
49Kb / 2P
   SMD Ultra Fast Recovery Rectifiers
ACURA107-HF COMCHIP-ACURA107-HF Datasheet
103Kb / 4P
   SMD Ultra Fast Recovery Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com