データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SA24(C)A-LFR データシート(PDF) 5 Page - Frontier Electronics.

部品番号 SA24(C)A-LFR
部品情報  500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FRONTIER [Frontier Electronics.]
ホームページ  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.

SA24(C)A-LFR データシート(HTML) 5 Page - Frontier Electronics.

  SA24(C)A-LFR Datasheet HTML 1Page - Frontier Electronics. SA24(C)A-LFR Datasheet HTML 2Page - Frontier Electronics. SA24(C)A-LFR Datasheet HTML 3Page - Frontier Electronics. SA24(C)A-LFR Datasheet HTML 4Page - Frontier Electronics. SA24(C)A-LFR Datasheet HTML 5Page - Frontier Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
SA5.0(C)-LFR THRU SA170(C)A-LFR
Page: 5
RATINGS AND CHRACTERISTIC CURVES SA5.0(C)-LF THRU SA170(C)A-LF
FIG. 11 - BREAKDOWN VOLTAGE
5.0
7.0
10
20 30
50
70
100
300
500
VR-Rated Stand-Off Voltage-Volts
200
100
70
50
30
20
10
7.0
5.0
3.0
2.0
1.0
Bidirectional
Unidirectional


同様の部品番号 - SA24(C)A-LFR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Frontier Electronics.
SA24(C)A FRONTIER-SA24(C)A Datasheet
132Kb / 5P
   500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Formosa MS
SA24(C)A FORMOSA-SA24(C)A Datasheet
166Kb / 7P
   500W Axial Leaded Transient Voltage Suppressors-5.0V-220V
More results

同様の説明 - SA24(C)A-LFR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Won-Top Electronics
SA180 WTE-SA180 Datasheet
72Kb / 5P
   500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Diodes Incorporated
SA20A-T DIODES-SA20A-T Datasheet
202Kb / 4P
   500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Won-Top Electronics
SA5.0 WTE-SA5.0_06 Datasheet
82Kb / 6P
   500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Diodes Incorporated
SA26A-T DIODES-SA26A-T Datasheet
202Kb / 4P
   500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Frontier Electronics.
SA5.0(C) FRONTIER-SA5.0(C) Datasheet
132Kb / 5P
   500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SA5.0 LUGUANG-SA5.0 Datasheet
196Kb / 3P
   500W Transient Voltage Suppressor
logo
Diodes Incorporated
SA5V0A DIODES-SA5V0A Datasheet
66Kb / 3P
   500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
DS21501 Rev. 10 - 2
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SA5V0CA LUGUANG-SA5V0CA Datasheet
2Mb / 3P
   500W Transient Voltage Suppressor
logo
Sensitron
1N6102A SENSITRON-1N6102A_08 Datasheet
50Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressor Diode, 500W
SS6102A SENSITRON-SS6102A Datasheet
50Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressor Diode, 500W
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com