データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BC847CSTB6_R1_00001 データシート(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

部品番号 BC847CSTB6_R1_00001
部品情報  DUAL NPN GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
ホームページ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

BC847CSTB6_R1_00001 データシート(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  BC847CSTB6_R1_00001 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. BC847CSTB6_R1_00001 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. BC847CSTB6_R1_00001 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. BC847CSTB6_R1_00001 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. BC847CSTB6_R1_00001 Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc. BC847CSTB6_R1_00001 Datasheet HTML 6Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
PAGE . 2
April 23,2012-REV.00
BC847CSTB6
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
PAR AM E T E R
S YMB OL
T E S T C ON D IT ION
M IN .
T YP.
MAX .
U N IT S
C o lle c to r - E m i tte r B r e a kd o wn Vo lta g e
V
(B R )C E O
I
C = 1 0 m A , I B = 0
4 5
-
-
V
C o lle c to r - E m i tte r B r e a kd o wn Vo lta g e
V
(B R)C E S
I
C = 1 0 u A , V E B = 0
5 0
-
-
V
C o lle c to r - B a s e B r e a k d o wn Vo lta g e
V
(B R )C B O
I
C = 1 0 u A , I E = 0
5 0
-
-
V
E m i tte r - B a s e B r e a k d o wn Vo lta g e
V
(B R)E B O
I
E = 1 . 0 uA , I C = 0
6 .0
-
-
V
C o lle c to r C uto ff C urre nt
I
C E O
V
C B = 3 0 V , I E = 0
-
-
1 5
nA
D C C ur re nt Ga i n
h
FE
I
C = 2. 0 m A , V C E = 5 . 0 V
C o lle c to r - E m i tte r S a tura ti o n Vo lta g e
V
C E (S A T)
I
C = 1 0 m A , I B = 0 . 5 m A
I
C = 1 0 0 m A , I B = 5 . 0 m A
-
-
0 .2 5
0 .6
V
B a se - E mi tte r S a tur a ti o n Vo lta g e
V
B E (S AT)
I
C = 1 0 m A , I B = 0 . 5 m A
I
C = 1 0 0 m A , I B = 5 . 0 m A
-
-
0 .7
0 .9
-
-
V
B a se - E mi tte r Vo lta g e
V
B E (O N)
I
C = 2 . 0 m A , V C E = 5 . 0 V
I
C = 1 0 m A , V C E = 5 . 0 V
5 8 0
-
6 5 0
-
7 0 0
7 7 0
m V
Outp ut C a p a ci ta nc e
C
C B
V
C B = 1 0 V , I E = 0 , f = 1 . 0 M H z
-
-
1 .5
p F
4 2 0
5 2 0
8 0 0
-


同様の部品番号 - BC847CSTB6_R1_00001

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
BC847CS PANJIT-BC847CS Datasheet
138Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTORS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BC847CS SECOS-BC847CS Datasheet
1Mb / 7P
   NPN Plastic Encapsulate Transistor
More results

同様の説明 - BC847CSTB6_R1_00001

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
BC847BS-AU PANJIT-BC847BS-AU Datasheet
239Kb / 7P
   NPN GENERAL PURPOSE DUAL TRANSISTOR
logo
Unisonic Technologies
PUMX1 UTC-PUMX1 Datasheet
63Kb / 2P
   NPN GENERAL PURPOSE DUAL TRANSISTOR
PUMX1 UTC-PUMX1_08 Datasheet
151Kb / 2P
   NPN GENERAL PURPOSE DUAL TRANSISTOR
PUMX1 UTC-PUMX1_15 Datasheet
164Kb / 3P
   NPN GENERAL PURPOSE DUAL TRANSISTOR
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSC2411D TSC-TSC2411D Datasheet
91Kb / 3P
   General Purpose Dual NPN Transistor
logo
Weitron Technology
MBT3904DW WEITRON-MBT3904DW Datasheet
244Kb / 7P
   Dual General Purpose Transistor NPNNPN Silicon
logo
ON Semiconductor
BC847BPDXV6 ONSEMI-BC847BPDXV6_13 Datasheet
116Kb / 6P
   NPN/PNP Dual General Purpose Transistor
May, 2013 ??Rev. 2
logo
Pan Jit International I...
MMDT3904TB6 PANJIT-MMDT3904TB6 Datasheet
130Kb / 4P
   DUAL NPN GENERAL PURPOSE SWITCHING TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
EMX2DXV6T5 ONSEMI-EMX2DXV6T5 Datasheet
127Kb / 4P
   Dual NPN General Purpose Amplifier Transistor
November, 2005 ??Rev. 2
EMX1DXV6T1 ONSEMI-EMX1DXV6T1 Datasheet
56Kb / 4P
   Dual NPN General Purpose Amplifier Transistor
November, 2005 ??Rev. 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com