データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

C5750X7S1C0R5WTXXXX データシート(PDF) 56 Page - TDK Electronics

部品番号 C5750X7S1C0R5WTXXXX
部品情報  General Application
Download  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TDK [TDK Electronics]
ホームページ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

C5750X7S1C0R5WTXXXX データシート(HTML) 56 Page - TDK Electronics

Back Button C5750X7S1C0R5WTXXXX Datasheet HTML 52Page - TDK Electronics C5750X7S1C0R5WTXXXX Datasheet HTML 53Page - TDK Electronics C5750X7S1C0R5WTXXXX Datasheet HTML 54Page - TDK Electronics C5750X7S1C0R5WTXXXX Datasheet HTML 55Page - TDK Electronics C5750X7S1C0R5WTXXXX Datasheet HTML 56Page - TDK Electronics C5750X7S1C0R5WTXXXX Datasheet HTML 57Page - TDK Electronics C5750X7S1C0R5WTXXXX Datasheet HTML 58Page - TDK Electronics C5750X7S1C0R5WTXXXX Datasheet HTML 59Page - TDK Electronics C5750X7S1C0R5WTXXXX Datasheet HTML 60Page - TDK Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 56 / 72 page
background image
TDK MLCC US Catalog
Version B11
Page 58
Capacitance
Range Table
C3225 [EIA CC1210]
TDK Part Number
(Ordering Code)
Temperature
Characteristics
Rated
Voltage
Capacitance
(pF)
Capacitance
Tolerance
Thickness
(mm)
C3225Y5V1A476Z
Y5V
10V
47,000,000
+80/-20%
2.00 ± 0.20
C3225Y5V0J107Z
Y5V
6.3V
100,000,000
+80/-20%
2.50 ± 0.30
Class 2 (Temperature Stable)
Temperature Characteristics: Y5V(-30 to +85ºC, +22/-82%)


同様の部品番号 - C5750X7S1C0R5WTXXXX

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TDK Electronics
C5750X7S1C103M TDK-C5750X7S1C103M Datasheet
65Kb / 5P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
More results

同様の説明 - C5750X7S1C0R5WTXXXX

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KTC3875S KEC-KTC3875S Datasheet
95Kb / 3P
   GENERAL PURPOSE APPLICATION SWITCHING APPLICATION.
logo
KODENSHI_AUK CORP.
BC856F KODENSHI-BC856F Datasheet
284Kb / 4P
   General purpose application Switching application
logo
First Silicon Co., Ltd
FTA1504 FS-FTA1504 Datasheet
281Kb / 3P
   GENERAL PURPOSE APPLICATION. SWITCHING APPLICATION.
logo
KODENSHI_AUK CORP.
BC846 KODENSHI-BC846 Datasheet
267Kb / 4P
   General purpose application
BC857F KODENSHI-BC857F Datasheet
284Kb / 4P
   General purpose application
BC857U KODENSHI-BC857U Datasheet
274Kb / 4P
   General purpose application
BC846 KODENSHI-BC846 Datasheet
267Kb / 4P
   General purpose application
BC846F KODENSHI-BC846F Datasheet
279Kb / 4P
   General purpose application
BC846U KODENSHI-BC846U Datasheet
268Kb / 4P
   General purpose application
BC846UF KODENSHI-BC846UF Datasheet
179Kb / 3P
   General purpose application
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com