データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ST205C104MARTR1 データシート(PDF) 7 Page - AVX Corporation

部品番号 ST205C104MARTR1
部品情報  Radial Leads/SkyCap짰/SR Series
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AVX [AVX Corporation]
ホームページ  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

ST205C104MARTR1 データシート(HTML) 7 Page - AVX Corporation

Back Button ST205C104MARTR1 Datasheet HTML 3Page - AVX Corporation ST205C104MARTR1 Datasheet HTML 4Page - AVX Corporation ST205C104MARTR1 Datasheet HTML 5Page - AVX Corporation ST205C104MARTR1 Datasheet HTML 6Page - AVX Corporation ST205C104MARTR1 Datasheet HTML 7Page - AVX Corporation ST205C104MARTR1 Datasheet HTML 8Page - AVX Corporation ST205C104MARTR1 Datasheet HTML 9Page - AVX Corporation ST205C104MARTR1 Datasheet HTML 10Page - AVX Corporation ST205C104MARTR1 Datasheet HTML 11Page - AVX Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
21
Radial Leads/SkyCap
®/SL Series
X7R Dielectric
AVX Style
SL15
SL20
SL21
SL22
SL27
SL30
SL40
SL50
AVX “Insertable”
SL07
SL29
SL59
N/A
N/A
SL65
SL75
N/A
Width
3.81
5.08
5.08
5.08
6.604
7.62
10.16
12.70
(W)
(.150)
(.200)
(.200)
(.200)
(.260)
(.300)
(.400)
(.500)
Height
3.81
5.08
5.08
5.08
6.35
7.62
10.16
12.70
(H)
(.150)
(.200)
(.200)
(.200)
(.250)
(.300)
(.400)
(.500)
Thickness
2.54
3.175
3.175
3.175
4.06
3.81
3.81
5.08
(T)
(.100)
(.125)
(.125)
(.125)
(.160)
(.150)
(.150)
(.200)
Lead Spacing
2.54
2.54
5.08
6.35
7.62
5.08
5.08
10.16
(L.S.)
(.100)
(.100)
(.200)
(.250)
(.300)
(.200)
(.200)
(.400)
Lead Diameter
.508
.508
.508
.508
.508
.508
.508
.635
(L.D.)
(.020)
(.020)
(.020)
(.020)
(.020)
(.020)
(.020)
(.025)
Cap. in.* Industry Preferred
WVDC
WVDC
WVDC
WVDC
WVDC
WVDC
WVDC
WVDC
pF
Values in Blue
200 100 50
200 100
50
200 100
50 100
50
100
50 200 100
50
200 100
50
200
100
50
470
SL-----C471KAA
1000
SL155C102KAA
1500
SL-----C152KAA
2200
SL-----C222KAA
3300
SL-----C332KAA
4700
SL-----C472KAA
6800
SL-----C682KAA
10,000
SL215C103KAA
15,000
SL-----C153KAA
22,000
SL-----C223KAA
33,000
SL-----C333KAA
47,000
SL-----C473KAA
68,000
SL-----C683KAA
100,000
SL215C104KAA
150,000
SL-----C154KAA
220,000
SL215C224KAA
330,000
SL-----C334KAA
390,000
SL-----C394KAA
470,000
SL305C474KAA
1.0 uF
SL305C105KAA
2.2 uF
SL405C225KAA
2.7 uF
SL505C275KAA
4.7 uF
SL505C475KAA
10.0 uF
SL655C106KAA
= Industry preferred values
= Extended range
= Extended range with 0.150" thickness maximum
For other styles, voltages, tolerances and lead lengths see Part No. Codes or contact factory.
SIZE AND CAPACITANCE SPECIFICATIONS
EIA Characteristic
Dimensions: Millimeters (Inches)


同様の部品番号 - ST205C104MARTR1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
E-SWITCH
ST205001 E-SWITCH-ST205001 Datasheet
71Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST205002 E-SWITCH-ST205002 Datasheet
71Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST205003 E-SWITCH-ST205003 Datasheet
98Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST205005 E-SWITCH-ST205005 Datasheet
115Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST205006 E-SWITCH-ST205006 Datasheet
98Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results

同様の説明 - ST205C104MARTR1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AVX Corporation
SR211C104KAA AVX-SR211C104KAA Datasheet
267Kb / 8P
   Radial Leads/SkyCap짰
SR155E103MAR AVX-SR155E103MAR Datasheet
267Kb / 8P
   Radial Leads/SkyCap짰
AR215F104M4R AVX-AR215F104M4R Datasheet
202Kb / 9P
   Radial Leads/SkyCap짰/AR Series
SR152A3R0CAR AVX-SR152A3R0CAR Datasheet
177Kb / 4P
   Radial Leads/SkyCap /SR Series
SR212A220JAA AVX-SR212A220JAA Datasheet
169Kb / 1P
   Radial Leads/SkyCap/SR Series
SR155C102KAR AVX-SR155C102KAR Datasheet
177Kb / 4P
   Radial Leads/SkyCap/SR Series
SR215C104KAR AVX-SR215C104KAR Datasheet
177Kb / 4P
   Radial Leads/SkyCap/SR Series
SR211C105KAR AVX-SR211C105KAR Datasheet
177Kb / 4P
   Radial Leads/SkyCap/SR Series
BF01 AVX-BF01 Datasheet
57Kb / 4P
   Radial Leads
SR201A102JAR AVX-SR201A102JAR Datasheet
267Kb / 8P
   Radial Leads/SkyCap
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com