データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXA1390AR データシート(PDF) 6 Page - Sony Corporation

部品番号 CXA1390AR
部品情報  S/H and AGC for CCD Camera
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXA1390AR データシート(HTML) 6 Page - Sony Corporation

Back Button CXA1390AR Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation CXA1390AR Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation CXA1390AR Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation CXA1390AR Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation CXA1390AR Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXA1390AR Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXA1390AR Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXA1390AR Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation CXA1390AR Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 17 page
background image
– 6 –
CXA1390AQ/AR
Max. Gain
CS
CCD
CS
AGC
CSC
Max.
CSOUT differential/
DATA IN differential
CS CCD SL = 4.1V
CS CCD GC = 5V
PBLK = 0V
13
16
dB
Min. Gain
CSC
Min.
CSOUT differential/
DATA IN differential
CS CCD SL = 4.1V
CS CCD GC = 1.5V
PBLK = 0V
–1
1
dB
Max. SLICE
CSC
Max. SL
Input conversion slice level
CS CCD SL = 1.5V
Note 1)
0.7
V
Min. SLICE
CSC
Min. SL
Input conversion slice level
CS CCD SL = 5V
Note 1)
40
100
mV
Max. Gain
CSA
Max.
CS OUT DATA IN = 0.2Vpp
CS AGC GC = 5V
CS AGC SL = 4.2V
CS CCD GC = 1.5V
CS CCD SL = 1.5V
Note 2)
0.5
Vpp
Min. Gain
CSA
Min.
CS OUT differential/
AGC OUTdifferential
CS AGC GC = 1.5V
CS AGC SL = 4.2V
CS CCD GC = 1.5V
CS CCD SL = 1.5V
Note 2)
–1
1
dB
Max. SLICE
CSA
Max. SL
AGC OUT conversion
CS AGC SL = 1.5V
Note 3)
1.2
V
Min. SLICE
CSA
Min. SL
AGC OUT conversion
CS AGC SL = 5V
Note 3)
0.06
0.1
V
TEST mode
TEST
DATA IN = 0.5Vpp
CS CCD GC = 0V
Note 4)
0.5
Vpp
H level
OPH
OP IN + = 2.1V
OP IN – = 2.0V
4.2
V
L level
OPL
OP IN + = 2.0V
OP IN – = 2.1V
0.9
1.2
V
Vg
At no load
2.6
2.85
3.1
V
OP-
Amp
Vg OUT
Symbol
Item
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit


同様の部品番号 - CXA1390AR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA1391Q SONY-CXA1391Q Datasheet
735Kb / 33P
   Processing IC for Complementary Color Mosaic CCD Camera
CXA1391R SONY-CXA1391R Datasheet
735Kb / 33P
   Processing IC for Complementary Color Mosaic CCD Camera
CXA1396D SONY-CXA1396D Datasheet
377Kb / 22P
   8-bit 125 MSPS Flash A/D Converter
CXA1398M SONY-CXA1398M Datasheet
526Kb / 20P
   RECORDING EQUALIZER IC FOR STEREO CASSETTE DECK
CXA1398P SONY-CXA1398P Datasheet
526Kb / 20P
   RECORDING EQUALIZER IC FOR STEREO CASSETTE DECK
More results

同様の説明 - CXA1390AR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA1439M SONY-CXA1439M Datasheet
141Kb / 8P
   CDS FOR CCD CAMERA
logo
Sharp Corporation
YH-7B58 SHARP-YH-7B58 Datasheet
386Kb / 16P
   SPECIPICATION FOR COLOR CCD CAMERA
logo
Sony Corporation
CXD2463R SONY-CXD2463R Datasheet
414Kb / 37P
   Timing Controller for CCD Camera
CXA1592Q SONY-CXA1592Q Datasheet
580Kb / 23P
   Encoder for CCD Color Camera
logo
Sharp Corporation
YH-7C12 SHARP-YH-7C12 Datasheet
306Kb / 14P
   SPECIFICATION FOR CCD CAMERA MODULE
logo
Panasonic Semiconductor
AN2130 PANASONIC-AN2130 Datasheet
641Kb / 7P
   Video Camera Gamma Correction and AGC Circuits
logo
A1 PROs co., Ltd.
AI4402 A1PROS-AI4402 Datasheet
190Kb / 14P
   Signal Processor for CCD Monochrome Camera
Ver1.0
logo
Rohm
BD6039GU ROHM-BD6039GU Datasheet
619Kb / 25P
   Power Supply for CCD Camera Module
BD6029GU ROHM-BD6029GU_10 Datasheet
515Kb / 20P
   Power Supply for CCD Camera Module
logo
Hamamatsu Corporation
C4880-20 HAMAMATSU-C4880-20 Datasheet
120Kb / 2P
   Digital CCD Camera
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com