データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXA1695L データシート(PDF) 8 Page - Sony Corporation

部品番号 CXA1695L
部品情報  All Band TV Tuner IC (VHF-CATV-UHF)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXA1695L データシート(HTML) 8 Page - Sony Corporation

Back Button CXA1695L Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation CXA1695L Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation CXA1695L Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation CXA1695L Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation CXA1695L Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXA1695L Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXA1695L Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXA1695L Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation CXA1695L Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
—8—
CXA1695L
0
j10
j25
j50
j100
j150
–j10
–j25
–j50
–j100
–j150
–j250
50
j250
0
j10
j25
j50
j100
j150
–j10
–j25
–j50
–j100
–j150
–j250
50
1n
S11
VHFIN1
VHFIN2
IC
1n
S11
UHFIN1
UHFIN2
IC
50MHz
100MHz
200MHz
400MHz
400MHz
600MHz
800MHz
12
2
3
4
5
6
8
9
10
11
j250
VHF Input Impedance
UHF Input Impedance


同様の部品番号 - CXA1695L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
CXA1695L ETC2-CXA1695L Datasheet
2Mb / 31P
   SEMICONDUCTORS
More results

同様の説明 - CXA1695L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA3025N SONY-CXA3025N Datasheet
233Kb / 12P
   All Band TV Tuner IC (VHF-CATV-UHF)
CXA3125N SONY-CXA3125N Datasheet
201Kb / 13P
   All Band TV Tuner IC (VHF-CATV-UHF)
CXA1664M SONY-CXA1664M Datasheet
226Kb / 10P
   ALL BAND TV TUNER IC (VHF-CATV-UHF)
CXA1594L SONY-CXA1594L Datasheet
225Kb / 10P
   ALL BAND TV TUNER IC (VHF-CATV-UHF)
CXA3095N SONY-CXA3095N Datasheet
167Kb / 11P
   All Band TV Tuner IC (VHF-CATV-UHF)
CXA3225N SONY-CXA3225N Datasheet
195Kb / 16P
   All Band TV Tuner IC (VHF-CATV-UHF)
CXA1665M SONY-CXA1665M Datasheet
230Kb / 10P
   All Band TV Tuner IC (VHF-CATV-UHF)
logo
ANADIGICS, Inc
ACD0900 ANADIGICS-ACD0900 Datasheet
132Kb / 12P
   VHF/UHF CATV/TV Tuner
ACD0900S3C ANADIGICS-ACD0900S3C Datasheet
252Kb / 4P
   VHF/UHF CATV/TV Tuner Downconverter
logo
Sony Corporation
CXA1165P SONY-CXA1165P Datasheet
381Kb / 12P
   CATV and VHF TV Tuner
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com