データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXA1870S データシート(PDF) 9 Page - Sony Corporation

部品番号 CXA1870S
部品情報  Color TV Y/C/Jungle
Download  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXA1870S データシート(HTML) 9 Page - Sony Corporation

Back Button CXA1870S Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation CXA1870S Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXA1870S Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXA1870S Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXA1870S Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation CXA1870S Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation CXA1870S Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation CXA1870S Datasheet HTML 12Page - Sony Corporation CXA1870S Datasheet HTML 13Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 40 page
background image
—9—
CXA1870S
Pin
No.
33
34
35
36
37
38
Symbol
CERA
AFC
IREF
REG
SCL
SDA
Description
Connect a 32 fh (503.5 kHz)
ceramic oscillator.
AFC lag-lead filter CR connection
pin.
Connect a 15 k
Ω resistor between
this pin and GND.
Regulator pin for voltage
generated internally from VCC.
Connect a capacitor for
stabilization.
I2C bus SCL (Serial Clock) and
SDA (Serial Data) pins.
Vilmax = 1.5 V
Vihmin = 3 V
Volmax = 0.4 V
VCC
10k
28k
VCC
VCC
330
33
VCC
40k
1.2k
VCC
VCC
34
150
20k
35
VCC
1.2k
40k
4p
36
50µA
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
4k
4k
37
38
VCC
Pin
voltage
2.3 V
3.2 V
2.6 V
7 V
Equivalent circuit


同様の部品番号 - CXA1870S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA1871S SONY-CXA1871S Datasheet
639Kb / 46P
   NTSC/PAL Y/C/Jungle
CXA1875 SONY-CXA1875 Datasheet
171Kb / 10P
   8-bit D/A Converter Compatible with I2C Bus
CXA1875AM SONY-CXA1875AM Datasheet
171Kb / 10P
   8-bit D/A Converter Compatible with I2C Bus
CXA1875AP SONY-CXA1875AP Datasheet
171Kb / 10P
   8-bit D/A Converter Compatible with I2C Bus
CXA1878Q SONY-CXA1878Q Datasheet
1Mb / 36P
   Dolby B-C Type Noise Reduction System with Recording/Playback Equalizer Amplifier
More results

同様の説明 - CXA1870S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA1465AS SONY-CXA1465AS Datasheet
892Kb / 37P
   Color TV Y/C/Jungle/RGB Interface/Deflection Compensation
CXA1871S SONY-CXA1871S Datasheet
639Kb / 46P
   NTSC/PAL Y/C/Jungle
CXA2095S SONY-CXA2095S Datasheet
428Kb / 40P
   Y/C/RGB/Sync/Deflection for Color TV
CXA2025AS SONY-CXA2025AS Datasheet
414Kb / 37P
   Y/C/RGB/Sync/Deflection for Color TV
CXA1213AS SONY-CXA1213AS Datasheet
699Kb / 26P
   Y/C/JUNGLE IC FOR PAL/NTSC
CXA2061S SONY-CXA2061S Datasheet
435Kb / 44P
   Y/C/RGB/D for NTSC Color TVs
logo
List of Unclassifed Man...
L19A11W ETC1-L19A11W Datasheet
2Mb / 44P
   COLOR TV
logo
Fairchild Semiconductor
KSC2383 FAIRCHILD-KSC2383 Datasheet
52Kb / 5P
   Color TV Audio Output & Color TV Vertical
logo
Sony Corporation
CXA2050S SONY-CXA2050S Datasheet
810Kb / 48P
   Y/C/RGB/D for PAL/NTSC Color TVs
CXA2000Q SONY-CXA2000Q Datasheet
694Kb / 48P
   Y/C/RGB/D for PAL/NTSC Color TVs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com