データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM317LBDR2 データシート(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

部品番号 LM317LBDR2
部品情報  100 mA Adjustable Output, Positive Voltage Regulator
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

LM317LBDR2 データシート(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button LM317LBDR2 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor LM317LBDR2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor LM317LBDR2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor LM317LBDR2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor LM317LBDR2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor LM317LBDR2 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor LM317LBDR2 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor LM317LBDR2 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor LM317LBDR2 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
LM317L, NCV317LB
http://onsemi.com
9
30
50
70
90
110
130
150
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
020
30
50
40
10
L, LENGTH OF COPPER (mm)
170
3.2
RθJA
2.0 oz.
Copper
Graph represents symmetrical layout
3.0 mm
L
L
Figure 24. SOP-8 Thermal Resistance and Maximum
Power Dissipation versus P.C.B. Copper Length
PD(max) for TA = 50°C


同様の部品番号 - LM317LBDR2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
LM317LBDR2 ONSEMI-LM317LBDR2 Datasheet
131Kb / 12P
   100 mA Adjustable Output, Positive Voltage Regulator
October, 2005 ??Rev. 8
LM317LBDR2G ONSEMI-LM317LBDR2G Datasheet
131Kb / 12P
   100 mA Adjustable Output, Positive Voltage Regulator
October, 2005 ??Rev. 8
LM317LBDR2G ONSEMI-LM317LBDR2G Datasheet
337Kb / 15P
   Voltage Regulator - Adjustable Output, Positive 100 mA
April, 2021 - Rev. 14
More results

同様の説明 - LM317LBDR2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Estek Electronics Co. L...
IL317L ESTEK-IL317L Datasheet
213Kb / 2P
   100 mA Adjustable Output Positive Voltage Regulator
ET-IL317L ESTEK-ET-IL317L Datasheet
178Kb / 2P
   100 mA Adjustable output Positive Voltage Regulator
logo
ON Semiconductor
LM317L ONSEMI-LM317L_V01 Datasheet
337Kb / 15P
   Voltage Regulator - Adjustable Output, Positive 100 mA
April, 2021 - Rev. 14
LM317L ONSEMI-LM317L_05 Datasheet
131Kb / 12P
   100 mA Adjustable Output, Positive Voltage Regulator
October, 2005 ??Rev. 8
LM317M ONSEMI-LM317M_11 Datasheet
232Kb / 14P
   500 mA Adjustable Output, Positive Voltage Regulator
September, 2011 ??Rev. 21
LM317M ONSEMI-LM317M_14 Datasheet
141Kb / 14P
   500 mA Adjustable Output Positive Voltage Regulator
August, 2014 ??Rev. 24
LM317M ONSEMI-LM317M_06 Datasheet
159Kb / 13P
   500 mA Adjustable Output, Positive Voltage Regulator
August, 2006 ??Rev. 14
logo
Estek Electronics Co. L...
ET-IL317L ESTEK-ET-IL317L Datasheet
178Kb / 2P
   100 mA Adjustable Output Positive VoltageRegulator
logo
Panasonic Semiconductor
AN78LXX PANASONIC-AN78LXX Datasheet
179Kb / 12P
   3-pin positive output voltage regulator (100 mA type)
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SN317L KODENSHI-SN317L Datasheet
387Kb / 8P
   [100mA /Adjustable Output] Positive Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com