データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMUN5235T1G データシート(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

部品番号 SMUN5235T1G
部品情報  Digital Transistors (BRT) R1 = 2.2 k, R2 = 47 k
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

SMUN5235T1G データシート(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button SMUN5235T1G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor SMUN5235T1G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor SMUN5235T1G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor SMUN5235T1G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor SMUN5235T1G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor SMUN5235T1G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor SMUN5235T1G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor SMUN5235T1G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor SMUN5235T1G Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
MUN5235, DTC123JE, DTC123JM3, NSBC123JF3
http://onsemi.com
6
TYPICAL CHARACTERISTICS
NSBC123JF3
150°C
25°C
−55°C
Figure 7. VCE(sat) vs. IC
Figure 8. DC Current Gain
Figure 9. Output Capacitance
Figure 10. Output Current vs. Input Voltage
Vin, INPUT VOLTAGE (V)
VR, REVERSE BIAS VOLTAGE (V)
Figure 11. Input Voltage vs. Output Current
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
1
0.1
50
40
20
10
0
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
100
10
1
1000
10
1
50
40
30
20
10
0
100
0.001
1
10
10
30
20
10
0
0.1
1
40
50
0.01
0.01
0.1
30
100
f = 10 kHz
IE = 0 A
TA = 25°C
VO = 5 V
VO = 0.2 V
IC/IB = 10
VCE = 10 V
−55°C
25°C
150°C
2.4
2
1.6
1.2
0.8
0.4
0
25°C
−55°C
150°C
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
100
25°C
150°C
−55°C


同様の部品番号 - SMUN5235T1G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
SMUN5235T1G ONSEMI-SMUN5235T1G Datasheet
110Kb / 12P
   NPN Transistors with Monolithic Bias Resistor Network
August, 2015 ??Rev. 3
SMUN5235T1G ONSEMI-SMUN5235T1G Datasheet
140Kb / 12P
   Digital Transistors (BRT)
October, 2016 ??Rev. 4
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com