データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXA2556 データシート(PDF) 2 Page - Sony Corporation

部品番号 CXA2556
部品情報  RF Amplifier for CD Player/CD-ROM
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXA2556 データシート(HTML) 2 Page - Sony Corporation

  CXA2556 Datasheet HTML 1Page - Sony Corporation CXA2556 Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation CXA2556 Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation CXA2556 Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation CXA2556 Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation CXA2556 Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXA2556 Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXA2556 Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXA2556 Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
– 2 –
CXA2556Q
LD
PD
A
B
C
D
GND
NC
MODE 1
MODE 2
RFO 1
RFO 2
VCC
MIRR
CP
MIRR T
VCA
VC
VC
GND
APC ON
56k
10k
1.25V
10k
10k
55k
56k
1k
40k
40k
10k
32k
32k
87k
VC
164k
174k
27p
VCA
VC
73.34k
320k
2p
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
1
HPF
BOOST
LPF
DELAY
VCA
CONTROL
BOOST
CONTROL
FILTER
CONTROL
25
26
27
28
29
30
31
32
MIXER
LPF
VCA
MODE
SW
VCC
17
18
19
20
21
22
23
24
16
VC
VCC
VS
40k
20k
20k
VC
40k
1.25V
40k
40k
VC
HOLD
PEAK
/BOT
80k
51k
VCC
22k
80k
80k
1.3V
80k
VCC
VC
44p
10p
39k
18k
VC
VS
44k
32k
32k
40k
40k
20k
Vcc
27p
Open only for
L/L mode
Block Diagram


同様の部品番号 - CXA2556

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA2550M SONY-CXA2550M Datasheet
214Kb / 15P
   RF Amplifier for CD Players
CXA2550N SONY-CXA2550N Datasheet
214Kb / 15P
   RF Amplifier for CD Players
CXA2555Q SONY-CXA2555Q Datasheet
331Kb / 22P
   RF Amplifier for CD Player/CD-ROM
CXA2557 SONY-CXA2557 Datasheet
543Kb / 35P
   RF Amplifier for CD Player/CD-ROM
CXA2557R SONY-CXA2557R Datasheet
543Kb / 35P
   RF Amplifier for CD Player/CD-ROM
More results

同様の説明 - CXA2556

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA2555Q SONY-CXA2555Q Datasheet
331Kb / 22P
   RF Amplifier for CD Player/CD-ROM
CXA2557R SONY-CXA2557R Datasheet
543Kb / 35P
   RF Amplifier for CD Player/CD-ROM
CXA2525AM SONY-CXA2525AM Datasheet
269Kb / 13P
   RF Amplifier for CD Player and CD-ROM
CXA2521AQ SONY-CXA2521AQ Datasheet
341Kb / 17P
   RF AMPLIFIER FOR CD PLAYER AND CD-ROM
CXA2515AM SONY-CXA2515AM Datasheet
270Kb / 13P
   RF Amplifier for CD Player and CD-ROM
logo
New Japan Radio
NJM2117 NJRC-NJM2117 Datasheet
400Kb / 16P
   RF AMPLIFIER FOR CD PLAYER
logo
STMicroelectronics
STA1052 STMICROELECTRONICS-STA1052 Datasheet
189Kb / 14P
   DSP/MCU system for CD-DA, CD-CA, CD-ROM player
logo
Panasonic Semiconductor
AN8735NSB PANASONIC-AN8735NSB Datasheet
51Kb / 5P
   2-channel linear driver IC for CD/CD-ROM player
MN662785TBUC PANASONIC-MN662785TBUC Datasheet
1Mb / 89P
   LSI FOR COMPACT DISC/CD ROM PLAYER
logo
Sony Corporation
CXA1372BQ SONY-CXA1372BQ Datasheet
710Kb / 32P
   RF Signal Processing Servo Amplifier for CD Player
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com