データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXA3067 データシート(PDF) 11 Page - Sony Corporation

部品番号 CXA3067
部品情報  Wide Band FSK Receiver
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXA3067 データシート(HTML) 11 Page - Sony Corporation

Back Button CXA3067 Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXA3067 Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXA3067 Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation CXA3067 Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation CXA3067 Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation CXA3067 Datasheet HTML 12Page - Sony Corporation CXA3067 Datasheet HTML 13Page - Sony Corporation CXA3067 Datasheet HTML 14Page - Sony Corporation CXA3067 Datasheet HTML 15Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 24 page
background image
—11—
CXA3067M
22
21
20
19
18
17
27
26
23
16
29
28
30
25
24
8
9
1
2
10
11
12
13
14
15
6
5
4
7
3
5V
Noise Source
Noise Figure meter
10n
fref
3.3n
27k 30n
51k
100p
L2
10n
10n
110p
40p
2.2µ
22
21
20
19
18
17
27
26
23
16
29
28
30
25
24
8
9
1
2
10
11
12
13
14
15
6
5
4
7
3
5V
GV=Vout/Vin
330
10n
10n
Vin
Vout
Measurement circuit 5
Measurement circuit 6
L1
L2
Wire
diameter
0.5
0.5
Coil
diameter
3
φ
3.8
φ
Number of
windings
1.5 T
6.5 T
Measurement : RFamp +Mixer NF
Measurement : Limiter voltage gain


同様の部品番号 - CXA3067

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA3067AM SONY-CXA3067AM Datasheet
415Kb / 24P
   Wide Band FSK Receiver
More results

同様の説明 - CXA3067

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA3067AM SONY-CXA3067AM Datasheet
415Kb / 24P
   Wide Band FSK Receiver
logo
Analog Devices
ADF7902BRUZ AD-ADF7902BRUZ Datasheet
447Kb / 12P
   ISM Band FSK Receiver IC
REV. 0
logo
List of Unclassifed Man...
RFM01 ETC2-RFM01 Datasheet
537Kb / 31P
   Universal ISM Band FSK Receiver
logo
Princeton Technology Co...
PT4330 PTC-PT4330 Datasheet
180Kb / 6P
   Low Power ISM Band FM/FSK Receiver
logo
List of Unclassifed Man...
SSRX3930 ETC-SSRX3930 Datasheet
142Kb / 7P
   LOW POWER ISM BAND FM/FSK RECEIVER IC
RX3930 ETC-RX3930 Datasheet
126Kb / 8P
   Low Power ISM-band FM/FSK Receiver IC
logo
Sanyo Semicon Device
LA7775M SANYO-LA7775M Datasheet
74Kb / 5P
   Wideband FSK Receiver
logo
List of Unclassifed Man...
RRF1-XXX-Y ETC2-RRF1-XXX-Y Datasheet
25Kb / 2P
   FSK Superhet Receiver
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML3356 LANSDALE-ML3356_08 Datasheet
276Kb / 9P
   Wideband FSK Receiver
logo
Motorola, Inc
MC3356 MOTOROLA-MC3356_1 Datasheet
211Kb / 8P
   Wideband FSK Receiver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com