データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXA2520-0000-000N00R250H データシート(PDF) 9 Page - Cree, Inc

部品番号 CXA2520-0000-000N00R250H
部品情報  Cree짰 XLamp짰 CXA2520 LED
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CREE [Cree, Inc]
ホームページ  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

CXA2520-0000-000N00R250H データシート(HTML) 9 Page - Cree, Inc

Back Button CXA2520-0000-000N00R250H Datasheet HTML 5Page - Cree, Inc CXA2520-0000-000N00R250H Datasheet HTML 6Page - Cree, Inc CXA2520-0000-000N00R250H Datasheet HTML 7Page - Cree, Inc CXA2520-0000-000N00R250H Datasheet HTML 8Page - Cree, Inc CXA2520-0000-000N00R250H Datasheet HTML 9Page - Cree, Inc CXA2520-0000-000N00R250H Datasheet HTML 10Page - Cree, Inc CXA2520-0000-000N00R250H Datasheet HTML 11Page - Cree, Inc CXA2520-0000-000N00R250H Datasheet HTML 12Page - Cree, Inc CXA2520-0000-000N00R250H Datasheet HTML 13Page - Cree, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
Copyright © 2012 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree®, the Cree logo and XLamp® are registered trademarks
of Cree, Inc.
9
XLamp CXa2520 LED
tyPical sPatial distribution
Performance GrouPs - briGhtness (i
f = 550 ma, tJ = 85 °c)
XLamp CXA2520 LEDs are tested for luminous flux and placed into one of the following bins.
Group code
min. luminous flux
@ 550 ma
max. luminous flux
@ 550 ma
m2
1380
1485
m4
1485
1590
N2
1590
1710
N4
1710
1830
p2
1830
1965
p4
1965
2100
Q2
2100
2260
Q4
2260
2420
R2
2420
2600
Far Field
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-90
-70
-50
-30
-10
10
30
50
70
90
Angle (º)


同様の部品番号 - CXA2520-0000-000N00R250H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cree, Inc
CXA2520-0000-000N00R240F CREE-CXA2520-0000-000N00R240F Datasheet
1Mb / 12P
   6-Inch Downlight Reference Design
CXA2520-0000-000N00R240H CREE-CXA2520-0000-000N00R240H Datasheet
1Mb / 12P
   6-Inch Downlight Reference Design
More results

同様の説明 - CXA2520-0000-000N00R250H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cree, Inc
CXA2011 CREE-CXA2011 Datasheet
1Mb / 12P
   Cree짰 XLamp짰 CXA2011 LED
CMT1925 CREE-CMT1925 Datasheet
2Mb / 21P
   Cree짰 XLamp짰 CMT1925 LED
CMA1306 CREE-CMA1306 Datasheet
2Mb / 35P
   Cree짰 XLamp짰 CMA1306 LED
CMT1412 CREE-CMT1412 Datasheet
2Mb / 21P
   Cree짰 XLamp짰 CMT1412 LED
CMT1420 CREE-CMT1420 Datasheet
2Mb / 21P
   Cree짰 XLamp짰 CMT1420 LED
CXA1507_1211 CREE-CXA1507_1211 Datasheet
1Mb / 15P
   Cree짰 XLamp짰 CXA1507 LED
CXA1512 CREE-CXA1512 Datasheet
1Mb / 15P
   Cree짰 XLamp짰 CXA1512 LED
CXA2011_V1A CREE-CXA2011_V1A Datasheet
920Kb / 12P
   Cree짰 XLamp짰 CXA2011 LED
CMT2850 CREE-CMT2850 Datasheet
2Mb / 21P
   Cree짰 XLamp짰 CMT2850 LED
CXA1507 CREE-CXA1507 Datasheet
1Mb / 15P
   Cree짰 XLamp짰 CXA1507 LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com