データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXA3095N データシート(PDF) 8 Page - Sony Corporation

部品番号 CXA3095N
部品情報  All Band TV Tuner IC (VHF-CATV-UHF)
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXA3095N データシート(HTML) 8 Page - Sony Corporation

Back Button CXA3095N Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation CXA3095N Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation CXA3095N Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation CXA3095N Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXA3095N Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXA3095N Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXA3095N Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation CXA3095N Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation CXA3095N Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
– 8 –
CXA3095N
Circuit current vs. Supply voltage
Supply voltage [V]
8
9
10
60
50
40
UHF
VHF
VCC + 5%
VCC – 5%
+B drift vs. Oscillation frequency
Oscillation frequency [MHz]
0
300
900
300
–300
–200
–100
0
100
200
100
500
200
600
400
700
800
(VCC = 9V)
PLLOUT level (fundamental harmonic and secondary higher harmonic) vs.
Oscillation frequency
Oscillation frequency [MHz]
0
300
900
0
–60
–40
–10
100
500
200
600
400
700
800
Fundamental harmonic output level
Secondary higher harmonic output level
–20
–30
–50


同様の部品番号 - CXA3095N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA3090N SONY-CXA3090N Datasheet
223Kb / 17P
   6ch. Read/Write Amplifier for Thin Film Head of Hard Disk Drive
CXA3092N SONY-CXA3092N Datasheet
192Kb / 18P
   4ch. Read/Write Amplifier for Thin Film Head of Hard Disk Drive
CXA3099N SONY-CXA3099N Datasheet
261Kb / 15P
   IF Amplifier for M-ary FSK Pagers
More results

同様の説明 - CXA3095N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA3025N SONY-CXA3025N Datasheet
233Kb / 12P
   All Band TV Tuner IC (VHF-CATV-UHF)
CXA3125N SONY-CXA3125N Datasheet
201Kb / 13P
   All Band TV Tuner IC (VHF-CATV-UHF)
CXA1695L SONY-CXA1695L Datasheet
166Kb / 10P
   All Band TV Tuner IC (VHF-CATV-UHF)
CXA1664M SONY-CXA1664M Datasheet
226Kb / 10P
   ALL BAND TV TUNER IC (VHF-CATV-UHF)
CXA1594L SONY-CXA1594L Datasheet
225Kb / 10P
   ALL BAND TV TUNER IC (VHF-CATV-UHF)
CXA3225N SONY-CXA3225N Datasheet
195Kb / 16P
   All Band TV Tuner IC (VHF-CATV-UHF)
CXA1665M SONY-CXA1665M Datasheet
230Kb / 10P
   All Band TV Tuner IC (VHF-CATV-UHF)
logo
ANADIGICS, Inc
ACD0900 ANADIGICS-ACD0900 Datasheet
132Kb / 12P
   VHF/UHF CATV/TV Tuner
ACD0900S3C ANADIGICS-ACD0900S3C Datasheet
252Kb / 4P
   VHF/UHF CATV/TV Tuner Downconverter
logo
Sony Corporation
CXA1165P SONY-CXA1165P Datasheet
381Kb / 12P
   CATV and VHF TV Tuner
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com