データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXA3222AN データシート(PDF) 3 Page - Sony Corporation

部品番号 CXA3222AN
部品情報  TX Gain Control Amplifier
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXA3222AN データシート(HTML) 3 Page - Sony Corporation

  CXA3222AN Datasheet HTML 1Page - Sony Corporation CXA3222AN Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation CXA3222AN Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation CXA3222AN Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation CXA3222AN Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation CXA3222AN Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXA3222AN Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXA3222AN Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
—3—
CXA3222AN
Pin Description
Pin
Symbol
Pin voltage
Equivalent circuit
Description
No.
TYP (V)
1
2
3
4
5
6
7
8
CDMA IN
CDMA INX
GND
PSV
OUTX
OUT
VCC
GCTL
1.1
1.1
0
3.0
40k
200
200
40k
1
2
VCC
GND
135k
4
VCC
GND
12.25k
510
510
12.25k
5
6
VCC
GND
6k
6k
8k
8k
200
8
VCC
GND
Differential input pins for CDMA
transmit IF signal.
Ground.
Power save function pin.
High: Active
Low: Power save
Differential output pins for transmit
IF signal.
Open collector output.
Positive power supply.
Gain control pin.


同様の部品番号 - CXA3222AN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA3222N SONY-CXA3222N Datasheet
149Kb / 8P
   TX Gain Control Amplifier
More results

同様の説明 - CXA3222AN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA3202N SONY-CXA3202N Datasheet
163Kb / 10P
   TX Gain Control Amplifier
CXA3222N SONY-CXA3222N Datasheet
149Kb / 8P
   TX Gain Control Amplifier
CXA3202AN SONY-CXA3202AN Datasheet
135Kb / 10P
   TX Gain Control Amplifier
CXA3201AN SONY-CXA3201AN Datasheet
154Kb / 10P
   RX Gain Control Amplifier
CXA3001N SONY-CXA3001N Datasheet
254Kb / 12P
   RX Gain Control Amplifier
CXA3201N SONY-CXA3201N Datasheet
189Kb / 10P
   RX Gain Control Amplifier
CXA3002N SONY-CXA3002N Datasheet
234Kb / 12P
   RX Gain Control Amplifier
CXA3221AN SONY-CXA3221AN Datasheet
126Kb / 8P
   RX Gain Control Amplifier
CXA3221N SONY-CXA3221N Datasheet
151Kb / 8P
   RX Gain Control Amplifier
logo
Toshiba Semiconductor
TA4018F TOSHIBA-TA4018F_07 Datasheet
611Kb / 8P
   VHF Gain Control Amplifier Application
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com