データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC7WH125FU データシート(PDF) 3 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TC7WH125FU
部品情報  TOSHIBA CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC7WH125FU データシート(HTML) 3 Page - Toshiba Semiconductor

  TC7WH125FU_09 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC7WH125FU_09 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC7WH125FU_09 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC7WH125FU_09 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC7WH125FU_09 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC7WH125FU_09 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC7WH125FU_09 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
TC7WH125FU/FK
2009-09-24
3
Electrical Characteristics
DC Characteristics
Ta
= 25°C
Ta
= −40 to 85°C
Characteristics
Symbol
Test Condition
VCC (V)
Min
Typ.
Max
Min
Max
Unit
2.0
1.5
1.5
High level
VIH
3.0 to 5.5
VCC
× 0.7
VCC
× 0.7
2.0
0.5
0.5
Input voltage
Low level
VIL
3.0 to 5.5
VCC
× 0.3
VCC
× 0.3
V
2.0
1.9
2.0
1.9
3.0
2.9
3.0
2.9
IOH =−50 μA
4.5
4.4
4.5
4.4
IOH = −4 mA
3.0
2.58
2.48
High level
VOH
VIN =VIL
or VIH
IOH = −8 mA
4.5
3.94
3.8
2.0
0.0
0.1
0.1
3.0
0.0
0.1
0.1
IOL = 50 μA
4.5
0.0
0.1
0.1
IOH = −4 mA
3.0
0.36
0.44
Output voltage
Low level
VOL
VIN= VIL
IOH = −8 mA
4.5
0.36
0.44
V
3-state output off-state current
IOZ
VIN = VIH or VIL
VOUT = Vcc to GND
5.5
±0.25
±2.5
μA
Input leakage current
IIN
VIN = 5.5V or GND
0 to 5.5
±0.1
±1.0
μA
Quiescent supply current
ICC
VIN = VCC or GND
5.5
2.0
20.0
μA


同様の部品番号 - TC7WH125FU_09

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC7WH125FU TOSHIBA-TC7WH125FU_01 Datasheet
250Kb / 8P
   CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC DUAL BUS BUFFER
More results

同様の説明 - TC7WH125FU_09

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MH175FK TOSHIBA-TC7MH175FK Datasheet
149Kb / 7P
   TOSHIBA CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC83220-0020 TOSHIBA-TC83220-0020 Datasheet
224Kb / 16P
   TOSHIBA CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC7MH574FK TOSHIBA-TC7MH574FK Datasheet
126Kb / 8P
   TOSHIBA CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74AC390F TOSHIBA-TC74AC390F Datasheet
315Kb / 8P
   TOSHIBA CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
TC74ACT32F TOSHIBA-TC74ACT32F Datasheet
247Kb / 6P
   TOSHIBA CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
TC74HC283AP TOSHIBA-TC74HC283AP Datasheet
287Kb / 7P
   TOSHIBA CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
TC7WB126FK TOSHIBA-TC7WB126FK Datasheet
98Kb / 6P
   TOSHIBA CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC7PA05FU TOSHIBA-TC7PA05FU Datasheet
181Kb / 8P
   TOSHIBA CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74LVX125FTELM TOSHIBA-TC74LVX125FTELM Datasheet
190Kb / 7P
   TOSHIBA CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TCS10DPU TOSHIBA-TCS10DPU_14 Datasheet
162Kb / 6P
   TOSHIBA CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TCS10SLU TOSHIBA-TCS10SLU_14 Datasheet
217Kb / 6P
   TOSHIBA CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com