データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXA3510N データシート(PDF) 10 Page - Sony Corporation

部品番号 CXA3510N
部品情報  4ch. Read/Write Amplifier for Thin Film Head of Hard Disk Drive
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXA3510N データシート(HTML) 10 Page - Sony Corporation

Back Button CXA3510N Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXA3510N Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXA3510N Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXA3510N Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation CXA3510N Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation CXA3510N Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation CXA3510N Datasheet HTML 12Page - Sony Corporation CXA3510N Datasheet HTML 13Page - Sony Corporation CXA3510N Datasheet HTML 14Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 18 page
background image
—10—
CXA3510N
Test Circuit 1
a b c
d
e
3.3k
A
A
A
A
A
A
V
V1
a b
a
b
a b
a b
a
b
a b
a
b
a b
S5
A
I1
33
SG1
0.1µ
0.1µ
0.1µ
a b c
d
e
SG2
A
I8
I7
I6
I5
I4
I3
I9
S14
S13
S12
S11
S10
S9
S8
S7
S2
S3
S4
S1
VCC
5V
a
b
5.1k
a b
VCC
5V
SG3
A
I2
S6
V3
V
V2
V
AMP
AMP
V4
V
×100
×1
V5
V
LPF
to15MHz
1k
1k
b
a b
b a
5V
a
b
a b
a
b
a
2
3
1
9
8
5
4
6
7
10
12
19
13
14
15
16
17
18
20
11
a b c
a b c
3V
PG
SG5
SG4
PG
4V
c
PG
SG6
A
I14
6.5V
Test Circuit 2
3.3k
×1
AMP
PG
1k
1k
5.1k
5V
PG
LH
1µH
LH
1µH
LH
1µH
LH
1µH
2
3
1
9
8
5
4
6
7
10
PG
PG
PG
12
19
13
14
15
16
17
18
20
11
Fig. 1
Fig. 2


同様の部品番号 - CXA3510N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA3512R SONY-CXA3512R Datasheet
371Kb / 24P
   LCD Driver
CXA3516 SONY-CXA3516 Datasheet
1Mb / 110P
   3-channel 8-bit 165MSPS A/D Converter Amplifier PLL
CXA3516R SONY-CXA3516R Datasheet
1Mb / 110P
   3-channel 8-bit 165MSPS A/D Converter Amplifier PLL
More results

同様の説明 - CXA3510N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA1940N SONY-CXA1940N Datasheet
225Kb / 16P
   4ch. Read/Write Amplifier for Thin Film Head of Hard Disk Drive
CXA3092N SONY-CXA3092N Datasheet
192Kb / 18P
   4ch. Read/Write Amplifier for Thin Film Head of Hard Disk Drive
CXA3170AN SONY-CXA3170AN Datasheet
232Kb / 18P
   6ch. Read/Write Amplifier for Thin Film Head of Hard Disk Drive
CXA3090N SONY-CXA3090N Datasheet
223Kb / 17P
   6ch. Read/Write Amplifier for Thin Film Head of Hard Disk Drive
CXA3188N SONY-CXA3188N Datasheet
209Kb / 16P
   2ch. Read/Write Amplifier for Thin Film Head of Hard Disk Drive
CXA3171N SONY-CXA3171N Datasheet
230Kb / 18P
   4ch. Read/Write Amplifier for three terminal MIG Head of Hard Disk Drive
CXA1829N SONY-CXA1829N Datasheet
264Kb / 15P
   8ch. Read/Write Amplifier for Thin Film Heads of Hard Disk Drive
CXA3541N SONY-CXA3541N Datasheet
190Kb / 17P
   2-channel Read/Write Amplifier for GMR-Ind Head Hard Disk Drive
logo
Hitachi Semiconductor
HA166024FP HITACHI-HA166024FP Datasheet
150Kb / 6P
   Read/Write IC for Hard Disk Drive
logo
Sony Corporation
CXA3238TN SONY-CXA3238TN Datasheet
333Kb / 27P
   6/4-channel Read/Write Amplifier for GMR-Ind Head Hard Disk Drive
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com