データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXA3522R データシート(PDF) 9 Page - Sony Corporation

部品番号 CXA3522R
部品情報  Driver/Timing Generator for Color LCD Panels
Download  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXA3522R データシート(HTML) 9 Page - Sony Corporation

Back Button CXA3522R Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation CXA3522R Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXA3522R Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXA3522R Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXA3522R Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation CXA3522R Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation CXA3522R Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation CXA3522R Datasheet HTML 12Page - Sony Corporation CXA3522R Datasheet HTML 13Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 41 page
background image
– 9 –
CXA3522R
Digital Block Pin Description
Pin
No.
1
18
23
53
54
VSS
Digital 3.0V GND.
19
20
55
VDD
Digital 3.0V power supply.
5
14
15
16
CSYNC/HD
SCK
SEN
SDAT
Composite sync/horizontal sync
signal input, and serial clock,
serial load and serial data inputs
for serial communication.
10
VD
Vertical sync signal input.
21
22
24
CKO
CKI
RPD
Oscillation circuit output.
Oscillation circuit input.
Phase comparator output.
Symbol
Pin
voltage
Equivalent circuit
Description
VSS
5
15
16
14
VSS
10
VSS
VDD
25
VSS
VDD
67
66
68
11
64
65
26
27
45
61
62
12
25
XCLR
Digital block system reset.
11
12
26
27
45
61
62
64
65
66
67
68
DWN
WIDE
VDO
HDO
POF
HCK1
HCK2
HST
EN
VCK
VST
RGT
Digital block outputs.


同様の部品番号 - CXA3522R

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA3503 SONY-CXA3503 Datasheet
420Kb / 42P
   Driver/Timing Generator for Color LCD Panels
CXA3503R SONY-CXA3503R Datasheet
420Kb / 42P
   Driver/Timing Generator for Color LCD Panels
CXA3506R SONY-CXA3506R Datasheet
2Mb / 110P
   3-channel 8-bit 120MSPS A/D Converter Amplifier PLL
CXA3510N SONY-CXA3510N Datasheet
205Kb / 18P
   4ch. Read/Write Amplifier for Thin Film Head of Hard Disk Drive
CXA3512R SONY-CXA3512R Datasheet
371Kb / 24P
   LCD Driver
More results

同様の説明 - CXA3522R

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA3268AR SONY-CXA3268AR Datasheet
432Kb / 42P
   Driver/Timing Generator for Color LCD Panels
CXA3503R SONY-CXA3503R Datasheet
420Kb / 42P
   Driver/Timing Generator for Color LCD Panels
CXA3572R SONY-CXA3572R Datasheet
300Kb / 40P
   Driver/Timing Generator for Color LCD Panels
CXA2503AR SONY-CXA2503AR Datasheet
1Mb / 72P
   Decoder/Driver/Timing Generator for Color LCD Panels
CXA1854AR SONY-CXA1854AR Datasheet
1Mb / 45P
   Decoder/Driver/Timing Generator for Color LCD Panels
CXA3017R SONY-CXA3017R Datasheet
1Mb / 83P
   Decoder/Driver/Timing Generator for Color LCD Panels
CXA2543R SONY-CXA2543R Datasheet
1Mb / 78P
   Decoder/Driver/Timing Generator for Color LCD Panels
CXD2458AR SONY-CXD2458AR Datasheet
1Mb / 56P
   Timing Generator for Color LCD Panels
CXD2411AR SONY-CXD2411AR Datasheet
1Mb / 42P
   Timing Generator for Color LCD Panels
CXD2412AQ SONY-CXD2412AQ Datasheet
1Mb / 36P
   Timing Generator for LCD Panels
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com