データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXA3572 データシート(PDF) 2 Page - Sony Corporation

部品番号 CXA3572
部品情報  Driver/Timing Generator for Color LCD Panels
Download  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXA3572 データシート(HTML) 2 Page - Sony Corporation

  CXA3572 Datasheet HTML 1Page - Sony Corporation CXA3572 Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation CXA3572 Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation CXA3572 Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation CXA3572 Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation CXA3572 Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXA3572 Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXA3572 Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXA3572 Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 40 page
background image
– 2 –
CXA3572R
Block Diagram
ATT
ATT
SERIAL I/F
PLL
COUNTER
H. FILTER
RPD
SCK
SEN
SDAT
VD
XCLR
POF
EN
VCK
VST
TEST
PHASE
COMPARATOR
HUE
COLOR
MATRIX
PICTURE f0
PICTURE Gain
COLOR
HUE
GND1
MODE
+3V
DA
LPF
TRAP
USER-
BRIGHT
USER-
BRIGHT
SUB-
BRIGHT
GAMMA1
GAMMA2
OSD
B DC DET
B OUT
R DC DET
R OUT
G DC DET
G OUT
COM
REF
DA OUT
PSIG-
BRIGHT
S/H
CONTRAST
CONTRAST
BLIM
BLIM
FILTER
R, G, B
SYNC IN
SYNC SEP
COM
XSTBY2
+3V
Digital block 3V
Analog block 12V
Analog block 3V
GND2
+12V
TIMING GENERATOR
+3V
0V
0V
COM
SUB-
CONTRAST
FRP
ATT
DL
DL
REF
DA
CLOCK
GENERATOR
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
35
34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
30
32
33
SYNC SEL
PICTURE


同様の部品番号 - CXA3572

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA3503 SONY-CXA3503 Datasheet
420Kb / 42P
   Driver/Timing Generator for Color LCD Panels
CXA3503R SONY-CXA3503R Datasheet
420Kb / 42P
   Driver/Timing Generator for Color LCD Panels
CXA3506R SONY-CXA3506R Datasheet
2Mb / 110P
   3-channel 8-bit 120MSPS A/D Converter Amplifier PLL
CXA3510N SONY-CXA3510N Datasheet
205Kb / 18P
   4ch. Read/Write Amplifier for Thin Film Head of Hard Disk Drive
CXA3512R SONY-CXA3512R Datasheet
371Kb / 24P
   LCD Driver
More results

同様の説明 - CXA3572

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA3268AR SONY-CXA3268AR Datasheet
432Kb / 42P
   Driver/Timing Generator for Color LCD Panels
CXA3522R SONY-CXA3522R Datasheet
358Kb / 41P
   Driver/Timing Generator for Color LCD Panels
CXA3503R SONY-CXA3503R Datasheet
420Kb / 42P
   Driver/Timing Generator for Color LCD Panels
CXA2503AR SONY-CXA2503AR Datasheet
1Mb / 72P
   Decoder/Driver/Timing Generator for Color LCD Panels
CXA1854AR SONY-CXA1854AR Datasheet
1Mb / 45P
   Decoder/Driver/Timing Generator for Color LCD Panels
CXA3017R SONY-CXA3017R Datasheet
1Mb / 83P
   Decoder/Driver/Timing Generator for Color LCD Panels
CXA2543R SONY-CXA2543R Datasheet
1Mb / 78P
   Decoder/Driver/Timing Generator for Color LCD Panels
CXD2458AR SONY-CXD2458AR Datasheet
1Mb / 56P
   Timing Generator for Color LCD Panels
CXD2411AR SONY-CXD2411AR Datasheet
1Mb / 42P
   Timing Generator for Color LCD Panels
CXD2412AQ SONY-CXD2412AQ Datasheet
1Mb / 36P
   Timing Generator for LCD Panels
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com