データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC74LVX4053F データシート(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TC74LVX4053F
部品情報  8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer , Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer , Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74LVX4053F データシート(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  TC74LVX4053F_08 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC74LVX4053F_08 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC74LVX4053F_08 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC74LVX4053F_08 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC74LVX4053F_08 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC74LVX4053F_08 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74LVX4053F_08 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC74LVX4053F_08 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC74LVX4053F_08 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 13 page
background image
TC74LVX4051,4052,4053F/FT/FK
2008-05-01
5
Electrical Characteristics
DC Electrical Characteristics
Ta
= 25°C
Ta
= −40 to 85°C
Characteristics
Symbol
Test Condition
VEE (V) VCC (V)
Min
Typ.
Max
Min
Max
Unit
2.0
1.5
1.5
3.0
2.0
2.0
4.5
3.15
3.15
High-level
VIH
6.0
4.2
4.2
2.0
0.5
0.5
3.0
0.8
0.8
4.5
1.35
1.35
Input voltage
Low-level
VIL
6.0
1.8
1.8
V
GND
2.0
200
GND
3.0
45
86
108
GND
4.5
24
37
46
VIN = VIL or VIH
VI/O = VCC to VEE
II/O = 2 mA
−3.0
3.0
17
26
33
GND
2.0
28
73
84
GND
3.0
22
38
44
GND
4.5
17
27
31
ON resistance
RON
VIN = VIL or VIH
VI/O = VCC or VEE
II/O = 2 mA
−3.0
3.0
15
24
28
Ω
GND
2.0
10
25
35
GND
3.0
5
15
20
GND
4.5
5
13
18
Difference of ON
resistance between
switches
ΔRON
VIN = VIL or VIH
VI/O = VCC to VEE
II/O = 2 mA
−3.0
3.0
5
10
15
Ω
GND
3.0
±0.25
±2.5
Input/Output leakage
current
(switch OFF)
IOFF
VOS = VCC or GND
VIS = GND to VCC
VIN = VIL or VIH
−3.0
3.0
±0.5
±5.0
μA
GND
3.0
±0.25
±2.5
Input/Output leakage
current
(switch ON, output open)
IIN
VOS = VCC or GND
VIN = VIL or VIH
−3.0
3.0
±0.5
±5.0
μA
Control input current
IIN
VIN = VCC or GND
GND
6.0
±0.1
±0.1
μA
GND
3.0
4.0
40.0
Quiescent supply current
ICC
VIN = VCC or GND
−3.0
3.0
8.0
80.0
μA


同様の部品番号 - TC74LVX4053F_08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC74LVX4053FT TOSHIBA-TC74LVX4053FT Datasheet
167Kb / 11P
   TOSHIBA CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74LVX4053FT TOSHIBA-TC74LVX4053FT Datasheet
261Kb / 12P
   Multiplexer/Demultiplexer
More results

同様の説明 - TC74LVX4053F_08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
CD4053BCMX FAIRCHILD-CD4053BCMX Datasheet
145Kb / 13P
   Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer ??Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
CD4051BC FAIRCHILD-CD4051BC_02 Datasheet
144Kb / 13P
   Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC4051AF TOSHIBA-TC74VHC4051AF_12 Datasheet
263Kb / 13P
   8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer or Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer or Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
Fairchild Semiconductor
CD4051BC FAIRCHILD-CD4051BC Datasheet
142Kb / 13P
   Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer . Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer . Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexe
logo
NXP Semiconductors
74HC4053 PHILIPS-74HC4053_90 Datasheet
141Kb / 17P
   Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer
December 1990
74HC4053 NXP-74HC4053 Datasheet
224Kb / 32P
   Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-13 December 2011
74HCT4053PW118 NXP-74HCT4053PW118 Datasheet
226Kb / 32P
   Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 8-19 July 2012
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV4053A RENESAS-HD74LV4053A_15 Datasheet
149Kb / 15P
   Triple 2-channel Analog Multiplexer / Demultiplexer
logo
NXP Semiconductors
74HC4053 PHILIPS-74HC4053 Datasheet
176Kb / 33P
   Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 04-9 May 2006
74LV4053 PHILIPS-74LV4053 Datasheet
154Kb / 16P
   Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer
1998 Jun 23
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com