データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC74VHC373FK データシート(PDF) 6 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TC74VHC373FK
部品情報  Octal D-Type Latch with 3-State Output
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74VHC373FK データシート(HTML) 6 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TC74VHC373FK_10 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC74VHC373FK_10 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC74VHC373FK_10 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC74VHC373FK_10 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC74VHC373FK_10 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74VHC373FK_10 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC74VHC373FK_10 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC74VHC373FK_10 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TC74VHC373FK_10 Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
TC74VHC373F/FT/FK
2010-08-18
6
Noise Characteristics (input: tr = tf = 3 ns)
Test Condition
Ta = 25°C
Characteristics
Symbol
VCC (V)
Typ.
Max
Unit
Quiet output maximum dynamic VOL
VOLP
CL = 50 pF
5.0
0.5
0.8
V
Quiet output minimum dynamic VOL
VOLV
CL = 50 pF
5.0
−0.5
−0.8
V
Minimum high level dynamic input voltage
VIHD
CL = 50 pF
5.0
3.5
V
Maximum low level dynamic input voltage
VILD
CL = 50 pF
5.0
1.5
V
Input Equivalent Circuit
INPUT


同様の部品番号 - TC74VHC373FK_10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC373FK TOSHIBA-TC74VHC373FK Datasheet
232Kb / 10P
   Octal D-Type Latch with 3-State Output
More results

同様の説明 - TC74VHC373FK_10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC573F TOSHIBA-TC74VHC573F Datasheet
259Kb / 7P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUT
TC7MET573AFK TOSHIBA-TC7MET573AFK Datasheet
223Kb / 5P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUT
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT573A ONSEMI-MC74VHCT573A Datasheet
171Kb / 7P
   Octal D-Type Latch with 3-State Output
REV 0
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MET573AFK TOSHIBA-TC7MET573AFK_07 Datasheet
187Kb / 7P
   Octal D-Type Latch with 3-State Output
TC74VHC573F TOSHIBA-TC74VHC573F_07 Datasheet
232Kb / 10P
   Octal D-Type Latch with 3-State Output
logo
ON Semiconductor
MC74VHC573 ONSEMI-MC74VHC573_11 Datasheet
149Kb / 9P
   Octal D-Type Latch with 3-State Output
May, 2011 ??Rev. 6
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC373F TOSHIBA-TC74VHC373F Datasheet
260Kb / 7P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUT
TC74VHCT573AF TOSHIBA-TC74VHCT573AF Datasheet
258Kb / 6P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUT
TC74LVX373F TOSHIBA-TC74LVX373F_07 Datasheet
211Kb / 9P
   Octal D-Type Latch with 3-State Output
TC74VHCT373AF TOSHIBA-TC74VHCT373AF_07 Datasheet
228Kb / 9P
   Octal D-Type Latch with 3-State Output
TC7MET373AFK TOSHIBA-TC7MET373AFK Datasheet
188Kb / 7P
   Octal D-Type Latch with 3-State Output
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com