データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TLBF1100D データシート(PDF) 11 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TLBF1100D
部品情報  General Lighting
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLBF1100D データシート(HTML) 11 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TLBF1100D Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLBF1100D Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLBF1100D Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLBF1100D Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TLBF1100D Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TLBF1100D Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TLBF1100D Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor TLBF1100D Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor TLBF1100D Datasheet HTML 12Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
TLBF1100D(T11
11
13.
13.
13.
13. Internal Circuit
Internal Circuit
Internal Circuit
Internal Circuit
1: Anode
2: Cathode
Fig.
Fig.
Fig.
Fig. 13.1
13.1
13.1
13.1 Internal Circuit
Internal Circuit
Internal Circuit
Internal Circuit
Package Dimensions
Package Dimensions
Package Dimensions
Package Dimensions
Unit: mm
Weight: 0.035 g (typ.)
Package Name(s)
TOSHIBA: 4-3V1S
Nickname: PLCC2
2012-02-24
Rev.1.0


同様の部品番号 - TLBF1100D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLBF1100C TOSHIBA-TLBF1100C Datasheet
252Kb / 10P
   LED Lamps
More results

同様の説明 - TLBF1100D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLWNF1108A TOSHIBA-TLWNF1108A Datasheet
268Kb / 13P
   General Lighting
TLWLF1100D TOSHIBA-TLWLF1100D Datasheet
273Kb / 13P
   General Lighting
TLWLF1108A TOSHIBA-TLWLF1108A Datasheet
271Kb / 13P
   General Lighting
TLWLF1109A TOSHIBA-TLWLF1109A Datasheet
270Kb / 13P
   General Lighting
TLWNF1100D TOSHIBA-TLWNF1100D Datasheet
272Kb / 13P
   General Lighting
TLWNF1109A TOSHIBA-TLWNF1109A Datasheet
268Kb / 13P
   General Lighting
TLBF1108A TOSHIBA-TLBF1108A Datasheet
254Kb / 12P
   General Lighting
TLWF1109A TOSHIBA-TLWF1109A Datasheet
270Kb / 13P
   General Lighting
TLWF1108A TOSHIBA-TLWF1108A Datasheet
271Kb / 13P
   General Lighting
TLWF1100D TOSHIBA-TLWF1100D Datasheet
253Kb / 13P
   General Lighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com