データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

UF2007 データシート(PDF) 2 Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd

部品番号 UF2007
部品情報  ULTRA-FAST RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAYCHIPST [Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd]
ホームページ  http://www.taychipst.com
Logo TAYCHIPST - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd

UF2007 データシート(HTML) 2 Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd

  UF2007 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd UF2007 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES
UF2001
THRU
UF2007
E-mail: sales@taychipst.com
Web Site: www.taychipst.com
2 of 2
ULTRA-FAST RECTIFIER
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
25
50
75
100
125
150
175
200
T , AMBIENT TEMPERATURE ( C)
A
Fig. 1 Forward Current Derating Curve
°
Single phase half-wave
60 Hz resistive or inductive load
0.01
0.1
1.0
10
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
F
Fig.2 Typical Forward Characteristics
UF2001 - UF2003
UF2005 - UF2007
UF2004
0
20
40
60
1
10
100
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
Fig. 3 Peak Forward Surge Current
50V DC
Approx
Oscilloscope
(Note 1)
Pulse
Generator
(Note 2)
Device
Under
Test
t
rr
Set time base for 50/100 ns/cm
+0.5A
0A
-0.25A
-1.0A
Fig. 5 Reverse Recovery Time Characteristic and Test Circuit
(+)
(+)
(-)
(-)
1
10
100
110
100
V , REVERSE VOLTAGE (V)
R
Fig.4 Typical Junction Capacitance
T = 25 C
j
f = 1.0MHz
°
50V-1000V
2.0 A
UF2001
THRU
UF2007


同様の部品番号 - UF2007

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diodes Incorporated
UF2007 DIODES-UF2007 Datasheet
62Kb / 2P
   2.0A ULTRA-FAST RECTIFIER
DS25007 Rev. A1-2
logo
HY ELECTRONIC CORP.
UF2007 HY-UF2007 Datasheet
413Kb / 3P
   High Efficiency (Ultra Fast) Rectifiers
logo
Diodes Incorporated
UF2007 DIODES-UF2007 Datasheet
95Kb / 3P
   2.0A ULTRA-FAST RECTIFIER
DS25007 Rev. 3 - 2
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
UF2007 SAMYANG-UF2007 Datasheet
499Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIER
logo
Compact Technology Corp...
UF2007 CTC-UF2007 Datasheet
38Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIERS
More results

同様の説明 - UF2007

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
UF5400 PFS-UF5400 Datasheet
170Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIER
logo
Solid States Devices, I...
SDR6K SSDI-SDR6K_2 Datasheet
112Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIER
RC0146C SSDI-RC0146C_15 Datasheet
107Kb / 2P
   Ultra Fast Rectifier
RU0019D SSDI-RU0019D_15 Datasheet
153Kb / 2P
   Ultra Fast Rectifier
RU0085 SSDI-RU0085_15 Datasheet
313Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIER
RU0121D SSDI-RU0121D_15 Datasheet
46Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIER
RU0143D SSDI-RU0143D_15 Datasheet
95Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIER
RC0135A SSDI-RC0135A Datasheet
112Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIER
RC0164A SSDI-RC0164A Datasheet
138Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIER
RU0143D SSDI-RU0143D Datasheet
95Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIER
RC0065 SSDI-RC0065_15 Datasheet
48Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com