データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

3N70K データシート(PDF) 6 Page - Unisonic Technologies

部品番号 3N70K
部品情報  3A, 700V N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  UTC [Unisonic Technologies]
ホームページ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

3N70K データシート(HTML) 6 Page - Unisonic Technologies

  3N70K Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 3N70K Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 3N70K Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 3N70K Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 3N70K Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 3N70K Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies 3N70K Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
3N70K
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
6 of 7
www.unisonic.com.tw
QW-R502-836.A
TYPICAL CHARACTERISTICS
Drain Current vs. Source to Drain Voltage
Source to Drain Voltage, VSD (V)
0.2
0
0
1
0.8
0.4
0.6
3
4
1.0
2
6
3.0
0
0
1.0
2.0
2.5
Drain-Source On-State
Resistance Characteristics
Drain to Source Voltage, VDS (V)
0.5
4
2
1.5
8
VGS=10V,
ID=1.5A
Case Temperature, TC (°C)
75
100
0
125
50
25
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Maximum Drain Current vs. Case
Temperature
0.5
150


同様の部品番号 - 3N70K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
3N70K VBSEMI-3N70K Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
logo
Unisonic Technologies
3N70K-MK UTC-3N70K-MK Datasheet
212Kb / 6P
   N-CHANNEL JUNCTIN SILICON FET
3N70KG-TF1-T UTC-3N70KG-TF1-T Datasheet
212Kb / 6P
   N-CHANNEL JUNCTIN SILICON FET
3N70KL-TF1-T UTC-3N70KL-TF1-T Datasheet
212Kb / 6P
   N-CHANNEL JUNCTIN SILICON FET
More results

同様の説明 - 3N70K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
3N70_1109 UTC-3N70_1109 Datasheet
248Kb / 7P
   3A, 700V N-CHANNEL POWER MOSFET
3N70A UTC-3N70A Datasheet
266Kb / 7P
   700V, 3A N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
DIYI Electronic Technol...
7N70 DYELEC-7N70 Datasheet
2Mb / 7P
   700V N-Channel Power MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM2N70 TSC-TSM2N70_11 Datasheet
442Kb / 10P
   700V N-Channel Power MOSFET
TSM8N70 TSC-TSM8N70 Datasheet
476Kb / 8P
   700V N-Channel Power MOSFET
logo
DIYI Electronic Technol...
6N70 DYELEC-6N70 Datasheet
2Mb / 8P
   700V N-Channel Power MOSFET
7N70L DYELEC-7N70L Datasheet
2Mb / 6P
   700V N-Channel Power MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM8N70 TSC-TSM8N70_12 Datasheet
3Mb / 8P
   700V N-Channel Power MOSFET
TSM2N70 TSC-TSM2N70 Datasheet
211Kb / 7P
   700V N-Channel Power MOSFET
logo
Unisonic Technologies
10N70Z UTC-10N70Z Datasheet
209Kb / 6P
   10A, 700V N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com