データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

7445301 データシート(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

部品番号 7445301
部品情報  POWER-CHOKE WE-PD 3
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7445301 データシート(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7445301 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7445301 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7445301 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
Amm
Bmm
Cmm
Dmm
Emm
Fmm
@@FRM 1@@
Marking = Inductance code
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
Inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated current
Sättigungsstrom/
saturation current
Eigenres.-Frequenz/
self.res.-frequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
MST
2004-10-11
Name
Datum / date
Freigabe erteilt / general release:
Würth Elektronik
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
Änderung / modification
Datum / date
..................................................................................
Version 1
10,3 ± 0,2
12,7 ± 0,2
Typ M
2,5 ± 0,2
7,6 ± 0,3
2,4 ± 0,2
2,7 ± 0,3
Basismaterial / base material:
Ferrit / ferrite
D Prüfgeräte / test equipment :
E Testbedingungen / test conditions :
Luftfeuchtigkeit / humidity:
C Lötpad / soldering spec. :
B Elektrische Eigenschaften / electrical properities :
It is recommended that the temperature of the part does
2 UEWF 155°C
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
|∆L/L|<10%
MHz
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2004-10-11
max.
A
Testbedingungen /
test conditions
6,30
typ.
µH
IDC
typ.
100 kHz / 0,1V
@ 20° C
∆T=40 K
3,00
± 20%
A
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
max.
RDC max
Kunde / customer :
7445301
SPEICHERDROSSEL WE-PD 3
Artikelnummer / part number :
@ 20° C
POWER-CHOKE WE-PD 3
L
1,50
Isat
RDC typ
0,029
0,038
HP 4274 A für/for L und/and Q
Endoberfläche / finishing electrode
100% Sn
typ.
SRF
78,00
Betriebstemp. / operating temperature:
-40°C - + 125°C
Draht / wire:
Sockel / Base
UL94-V0
http://www.we-online.com
HP 34401 A für/for IDC und/and RDC
Kunde / customer
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
G Eigenschaften / granted properties :
Anbindung an Elektrode / soldering wire to plating
Sn/Cu - 97/3%
Unterschrift / signature
[mm]
3,0
3,0
2,8
7,3
A
B
F
C
D
E
D
RoHS
compliant
LF
SEITE 1 VON 3


同様の部品番号 - 7445301

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74453010 WURTH-74453010 Datasheet
151Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 3
More results

同様の説明 - 7445301

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7445101 WURTH-7445101 Datasheet
94Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 3
7445920 WURTH-7445920 Datasheet
150Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 3
74459010 WURTH-74459010 Datasheet
150Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 3
74459147 WURTH-74459147 Datasheet
150Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 3
7445302 WURTH-7445302 Datasheet
151Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 3
7445303 WURTH-7445303 Datasheet
151Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 3
7445404 WURTH-7445404 Datasheet
144Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 3
74451122 WURTH-74451122 Datasheet
94Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 3
74451147 WURTH-74451147 Datasheet
94Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 3
74453112 WURTH-74453112 Datasheet
151Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 3
74454010 WURTH-74454010 Datasheet
144Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 3
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com