データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

7445640 データシート(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

部品番号 7445640
部品情報  POWER-CHOKE WE-PD 4
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7445640 データシート(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7445640 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7445640 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7445640 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
Amm
Bmm
Cmm
Dmm
Emm
Fmm
=Marking
@@FRM 1@@
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated current
Sättigungsstrom /
peak current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
SSt
2006-09-27
MST
2004-10-11
Name
Datum / date
HP 34401 A für/for IDC und/and RDC
Luftfeuchtigkeit / humidity:
L
10000,0
IDC
RDC typ
29880,0
MHz
m
typ.
HP 4274 A für/for L und/and Q
|∆L/L|<10%
Isat
0,150
A
typ.
100 kHz / 0,1V
@ 20°C
@ 20°C
∆T =40 K
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C
Kunde / customer :
µH
RDC max
typ.
7445640
Sockel / Base
UL94-V0
Anbindung an Elektrode / soldering wire to plating
Sn/Cu - 97/3%
Endoberfläche / finishing electrode
100% Sn
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2006-09-27
max.
A
Testbedingungen /
test conditions
0,100
max.
m
39000,0
±10%
http://www.we-online.com
Datum / date
...........................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
...........................................................................
............................................................
It is recommended that the temperature of the part does
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
C Lötpad / soldering spec. :
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
0,70
SRF
Basismaterial / base material:
Draht / wire:
SMD-SPEICHERDROSSEL WE-PD 4
POWER-CHOKE WE-PD 4
Artikelnummer / part number :
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
Ferrit/ferrite
2 UEWF 155°C
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
G Eigenschaften / general specifications :
D Prüfgeräte / test equipment :
E Testbedingungen / test conditions :
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
Würth Elektronik
..................................................................................
2,0 ref.
7,6 ± 0,3
10,0 ± 0,2
12,7 ± 0,2
Typ L
2,4 ± 0,2
5,0 ± 0,3
Änderung / modification
Version 1
Version 2
[mm]
3,0
3,0
2,8
7,3
A
C
B
F
D
E
D
SEITE 1 VON 3


同様の部品番号 - 7445640

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7445601 WURTH-7445601 Datasheet
138Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74456015 WURTH-74456015 Datasheet
138Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74456015 WURTH-74456015_15 Datasheet
1Mb / 6P
   WE-PD4 SMD Power Inductor
74456022 WURTH-74456022 Datasheet
1Mb / 6P
   WE-PD4 SMD Power Inductor
74456025 WURTH-74456025 Datasheet
138Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
More results

同様の説明 - 7445640

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74458220 WURTH-74458220 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
7445510 WURTH-7445510 Datasheet
105Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
7445610 WURTH-7445610 Datasheet
138Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74457006 WURTH-74457006 Datasheet
160Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74458122 WURTH-74458122 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74458168 WURTH-74458168 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74457008 WURTH-74457008 Datasheet
160Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74457010 WURTH-74457010 Datasheet
161Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74457027 WURTH-74457027 Datasheet
160Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74457115 WURTH-74457115 Datasheet
160Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com