データシートサーチシステム |
|
74VHC221ASJ データシート(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor |
|
74VHC221ASJ データシート(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor |
6 / 12 page ©1994 Fairchild Semiconductor Corporation www.fairchildsemi.com 74VHC221A Rev. 1.2 6 DC Electrical Characteristics Note: 3. Per circuit. Symbol Parameter VCC (V) Conditions TA = 25°C TA = –40° to 85°C Units Min. Typ. Max. Min. Max. VIH HIGH Level Input Voltage 2.0 1.50 1.50 V 3.0–5.5 0.7 x VCC 0.7 x VCC VIL LOW Level Input Voltage 2.0 0.50 0.50 V 3.0–5.5 0.3 x VCC 0.3 x VCC VOH HIGH Level Output Voltage 2.0 VIN = VIH or VIL IOH = –50µA 1.9 2.0 1.9 V 3.0 2.9 3.0 2.9 4.5 4.4 4.5 4.4 3.0 IOH = –4mA 2.58 2.48 4.5 IOH = –8mA 3.94 3.80 VOL LOW Level Output Voltage 2.0 VIN = VIH or VIL IOL = 50µA 0.0 0.1 0.1 V 3.0 0.0 0.1 0.1 4.5 0.0 0.1 0.1 3.0 IOL = 4mA 0.36 0.44 4.5 IOL = 8mA 0.36 0.44 IIN Input Leakage Current 0–5.5 VIN = 5.5V or GND ±0.1 ±1.0 µA IIN Rx/Cx Terminal Off-State Current 5.5 VIN = VCC or GND ±0.25 ±2.50 µA ICC Quiescent Supply Current 5.5 VIN = VCC or GND 4.0 40.0 µA ICC Active—State(3) Supply Current 3.0 VIN = VCC or GND, Rx/Cx = 0.5 V CC 160 250 280 µA 4.5 380 500 650 5.5 560 750 975 |
同様の部品番号 - 74VHC221ASJ_07 |
|
同様の説明 - 74VHC221ASJ_07 |