データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DM130339-4 データシート(PDF) 11 Page - ITT Industries

部品番号 DM130339-4
部品情報  D Subminiature Connectors
Download  301 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ITT [ITT Industries]
ホームページ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

DM130339-4 データシート(HTML) 11 Page - ITT Industries

Back Button DM130339-4 Datasheet HTML 7Page - ITT Industries DM130339-4 Datasheet HTML 8Page - ITT Industries DM130339-4 Datasheet HTML 9Page - ITT Industries DM130339-4 Datasheet HTML 10Page - ITT Industries DM130339-4 Datasheet HTML 11Page - ITT Industries DM130339-4 Datasheet HTML 12Page - ITT Industries DM130339-4 Datasheet HTML 13Page - ITT Industries DM130339-4 Datasheet HTML 14Page - ITT Industries DM130339-4 Datasheet HTML 15Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 301 page
background image
Dimensions are shown in mm (inch)
Dimensions subject to change
10
D Subminiature
D*
Straight Solder Termination (Machined) — European PC Tails
Part Numbers
Shell Size
Layout
Through Hole
Standoff #4-40 UNC
With Pushfit/Boardlock
Standoff M3 With
Pushfit/Boardlock
DE
9
DE9P-0L2-K87
DEE9P-0L2-K87-146
DEX9P-0L2-K87-146
DA
15
DA15P-0L2-K87
DAE15P-0L2-K87-146
DAX15P-0L2-K87-146
DB
25
DB25P-0L2-K87
DBE25P-0L2-K87-146
DBX25P-0L2-K87-146
DC
37
DC37P-0L2-K87
DCE37P-0L2-K87-146
DCX37P-0L2-K87-146
DD
50
DD50P-0L2-K87
DDE50P-0L2-K87-146
DDX50P-0L2-K87-146
Note: For performance class 2 add -A191. Example DA15P-OL2-A191-K87.
Dimensions
Shell Size
A
±0,38 (.015)
B
±0,13 (.005)
C
±0,13 (.005)
D
±0,13 (.005)
E
±0,38 (.015)
F
±0.25 (.010)
W
±0,368 (.0145)
W
±0,41 (.016)
L
±0,25 (.010)
DE
30,81 (1.213)
16,92 (.666)
24,99 (.984)
8,36 (.329)
12,55 (.494)
10,72 (.422)
6,693 (.2635)
0,76 (.030)
DA
39,14 (1.541)
25,25 (.994)
33,32 (1.312)
8,36 (.329)
12,55 (.494)
10,72 (.422)
6,693 (.2635)
0,76 (.030)
DB
53,04 (2.088)
38,96 (1.534)
47,04 (1.852)
8,36 (.329)
12,55 (.494)
10,82 (.426)
6,84 (.269)
0,99 (.039)
DC
69,32 (2.729)
55,42 (2.182)
63,50 (2.500)
8,36 (.329)
12,55 (.494)
10,82 (.426)
6,84 (.269)
0,99 (.039)
DD
66,93 (2.635)
52,81 (2.079)
61,11 (2.406)
11,07 (.436)
15,37 (.605)
10,82 (.426)
6,84 (.269)
0,99 (.039)
Plug
Engaging Face
5,69 (.224)
2,84 (.112)
L
F
W
2,84 (.112)
DD Configuration
Selection Guide
For Product Features, Specifications,
Materials and Finishes, see pages 2-3.
Reader’s Resource
For contact cavity arrangements,
see page 224.
For P.C. hole patterns, see page 274.
For panel cutouts, see page 221.
For hardware views (European),
see page 227.
PC Tail
Modifier
X
±0,30 (.012)
Y
±0,30 (.012)
OL2
5,20 (.205)
10,20 (.401)
OL4
6,75 (.266)
11,80 (.465)
10
°
D
E
C
B
A
Ø 3,05 (.120)
POSITION 1
Ø 0,60 (.024)
Y
X


同様の部品番号 - DM130339-4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Davicom Semiconductor, ...
DM130036 DAVICOM-DM130036 Datasheet
1Mb / 28P
   15V / 30V Selectable Output & 40 Hi-V Channels Driver IC
logo
Power-One
DM1301-7R POWER-ONE-DM1301-7R Datasheet
146Kb / 4P
   50 Watt DC-DC Converters
logo
Davicom Semiconductor, ...
DM130120 DAVICOM-DM130120 Datasheet
1Mb / 26P
   15V / 30V Selectable Output & 122 Hi-V Channels Driver IC
More results

同様の説明 - DM130339-4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Amphenol Corporation
L717TWC8W8P AMPHENOL-L717TWC8W8P Datasheet
189Kb / 1P
   d-subminiature connectors
logo
ITT Industries
DBA25PK87F0 ITT-DBA25PK87F0 Datasheet
10Mb / 302P
   D Subminiature Connectors
051529-0030 ITT-051529-0030 Datasheet
9Mb / 301P
   D Subminiature Connectors
053515-0015 ITT-053515-0015 Datasheet
9Mb / 301P
   D Subminiature Connectors
logo
List of Unclassifed Man...
D130322-1 ETC2-D130322-1 Datasheet
9Mb / 301P
   D Subminiature Connectors
logo
ITT Industries
053515-1342 ITT-053515-1342 Datasheet
9Mb / 301P
   D Subminiature Connectors
051528-0011 ITT-051528-0011 Datasheet
9Mb / 301P
   D Subminiature Connectors
051528-0012 ITT-051528-0012 Datasheet
9Mb / 301P
   D Subminiature Connectors
053515-1322 ITT-053515-1322 Datasheet
9Mb / 301P
   D Subminiature Connectors
051528-0016 ITT-051528-0016 Datasheet
9Mb / 301P
   D Subminiature Connectors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com