データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LCX005BK データシート(PDF) 8 Page - Sony Corporation

部品番号 LCX005BK
部品情報  1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

LCX005BK データシート(HTML) 8 Page - Sony Corporation

Back Button LCX005BK Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation LCX005BK Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation LCX005BK Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation LCX005BK Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation LCX005BK Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation LCX005BK Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation LCX005BK Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation LCX005BK Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation LCX005BK Datasheet HTML 12Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 22 page
background image
– 8 –
LCX005BK
3 Definitions:
The right-pointing arrow (
) means +.
The left-pointing arrow (
) means –.
The black dot at an arrow (
) indicates the start of measurement.
<Vertical Shift Register Driving Waveform>
Vst rise time
VST
VCK
EN
Vst fall time
Vst data set-up time
Vst data hold time
Vckn∗2 rise time
Vckn∗2 fall time
Vck1 fall to Vck2 rise
time
Vck1 rise to Vck2 fall
time
En rise time
En fall time
Vck1 rise to En rise
time
Vck2 rise to En fall
time
VCKn∗2
duty cycle 50%
to1Vck = 0ns
to2Vck = 0ns
VCKn∗2
duty cycle 50%
to1Vck = 0ns
to2Vck = 0ns
VCKn∗2
duty cycle 50%
to1Vck = 0ns
to2Vck = 0ns
tdVst = 32µs
thVst = –32µs
tdVst = 32µs
thVst = –32µs
VCKn∗2
duty cycle 50%
to1Vck = 0ns
to2Vck = 0ns
VCKn∗2
duty cycle 50%
to1Vck = 0ns
to2Vck = 0ns
trVst
tfVst
tdVst
thVst
trVckn
tfVckn
to1Vck
to2Vck
trEn
tfEn
tdVck1
tdVck2
Item
Symbol
Waveform
Conditions
90%
10%
10%
90%
VST
trVst
tfVst
50%
50%
3
VST
VCK1
tdVst
thVst
50%
50%
VCKn
10%
10%
90%
90%
trVckn
tfVckn
50%
50%
3
VCK1
to2Vck
to1Vck
50%
50%
VCK2
90%
90%
10%
10%
tfEn
trEn
50%
3
VCK1
tdVck2
tdVck1
50%
50%
EN
EN
50%


同様の部品番号 - LCX005BK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
LCX005BKB SONY-LCX005BKB Datasheet
238Kb / 22P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
More results

同様の説明 - LCX005BK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
LCX027AK SONY-LCX027AK Datasheet
202Kb / 23P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX005BKB SONY-LCX005BKB Datasheet
238Kb / 22P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX024AK SONY-LCX024AK Datasheet
212Kb / 24P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX024AKB SONY-LCX024AKB Datasheet
213Kb / 24P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX027AKB SONY-LCX027AKB Datasheet
203Kb / 23P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX032AK SONY-LCX032AK Datasheet
279Kb / 23P
   1.4cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX033ANB SONY-LCX033ANB Datasheet
189Kb / 23P
   1.4cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX032AKB SONY-LCX032AKB Datasheet
264Kb / 23P
   1.4cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX009AKB SONY-LCX009AKB Datasheet
351Kb / 22P
   1.8cm (0.7-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX009AK SONY-LCX009AK Datasheet
312Kb / 22P
   1.8cm (0.7-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com