データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SD0345-E00-C9001N データシート(PDF) 1 Page - Winchester Electronics Corporation

部品番号 SD0345-E00-C9001N
部品情報  75 OHM 1.0/2.3 PLUG FOR BELDEN 1505A CABLE (RoHS COMPLIANT)
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WINCHESTER [Winchester Electronics Corporation]
ホームページ  http://www.winchesterelectronics.com
Logo WINCHESTER - Winchester Electronics Corporation

SD0345-E00-C9001N データシート(HTML) 1 Page - Winchester Electronics Corporation

  SD0345-E00-C9001N Datasheet HTML 1Page - Winchester Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
M
I
R
T
E
L
B
A
C
D
E
D
N
E
M
M
O
C
E
R
S
N
O
I
S
N
E
M
I
D
4
2
6
.
5
8
.
5
1
2
1
3
.
2
9
.
7
5
5
1
.
4
9
.
3
0
3
3
.
8
3
.
8
0
9
2
.
7
3
.
7
0
0
5
.
0
7
.
2
1
(
2
3
3
.
1
)
3
8
.
3
3
D
E
L
B
M
E
S
S
A
N
E
H
W
5
8
1
.
0
7
.
4
3
2
2
.
6
6
.
5
N
/
P
N
O
I
T
P
I
R
C
S
E
D
Y
T
Q
N
1
0
0
0
9
C
-
0
0
E
-
5
4
3
0
K
C
A
P
E
L
G
N
I
S
1
K
C
A
P
K
L
U
B
4 0
0
D
E
I
F
I
C
E
P
S
E
S
I
W
R
E
H
T
O
S
S
E
L
N
U
:
S
E
T
O
N
.
0
3
2
2
2
C
C
E
C
R
E
P
E
C
A
F
R
E
T
N
I
.
1
:
S
N
O
I
T
A
C
I
F
I
C
E
P
S
L
A
I
R
E
T
A
M
.
2
.
6
1
B
M
T
S
A
R
E
P
S
S
A
R
B
:
Y
D
O
B
.
6
9
1
-
B
M
T
S
A
,
R
E
P
P
O
C
M
U
I
L
L
Y
R
E
B
:
T
C
A
T
N
O
C
&
T
C
A
T
N
O
C
R
E
T
U
O
.
0
1
7
1
D
M
T
S
A
R
E
P
N
O
L
F
E
T
:
R
O
T
A
L
U
S
N
I
6
3
-
B
M
T
S
A
R
O
5
3
1
-
B
-
M
T
S
A
,
E
Z
N
O
R
B
L
A
I
C
R
E
M
M
O
C
:
E
L
U
R
R
E
F
:
S
N
O
I
T
A
C
I
F
I
C
E
P
S
H
S
I
N
I
F
.
3
:
E
L
U
R
R
E
F
.
)
S
H
o
R
(
0
9
2
-
N
-
Q
Q
-
S
M
A
R
E
P
L
E
K
C
I
N
N
I
M
0
8
0
0
0
0
.
R
E
V
O
8
8
4
B
M
T
S
A
R
E
P
D
L
O
G
N
I
M
0
3
0
0
0
0
.
:
T
C
A
T
N
O
C
n
o
i
t
a
r
o
p
r
o
C
s
c
i
n
o
r
t
c
e
l
E
r
e
t
s
e
h
c
n
i
W
h
t
r
o
N
d
a
o
R
l
a
i
r
t
s
u
d
n
I
s
e
n
r
a
B
2
6
2
9
4
6
0
t
u
c
i
t
c
e
n
n
o
C
,
d
r
o
f
g
n
i
l
l
a
W
U
N
1
0
0
0
9
C
-
0
0
E
-
5
4
3
0
2
0
N
1
0
0
0
9
C
-
0
0
E
-
5
4
3
0
:
N
/
P
G
O
L
A
T
A
C
R
E
M
O
T
S
U
C
G
N
I
W
A
R
D
S
E
L
A
S
4
9
9
1
-
M
5
.
4
1
Y
E
M
S
A
R
E
P
:
D
E
I
F
I
C
E
P
S
E
S
I
W
R
E
H
T
O
S
S
E
L
N
U
]
M
M
[
S
E
H
C
N
I
N
I
E
R
A
S
N
O
I
S
N
E
M
I
D
:
S
E
C
N
A
R
E
L
O
T
]
3
.
0
[
1
0
.
±
]
X
.
X
[
X
X
.
:
L
A
M
I
C
E
D
]
3
1
.
0
[
5
0
0
.
±
]
X
X
.
X
[
X
X
X
.
X
X
X
X
.
±
]
X
X
X
.
X
[
X
X
X
X
.
1
:
3
:
E
L
A
C
S
°
2
±
:
S
E
L
G
N
A
X
X
/
X
X
/
X
X
X
X
X
E
T
A
D
D
E
V
O
R
P
P
A
X
X
/
X
X
/
X
X
X
X
X
E
T
A
D
D
E
V
O
R
P
P
A
1
1
/
2
2
/
4
0
m
a
C
D
E
T
A
D
D
E
V
O
R
P
P
A
1
1
/
0
2
/
4
0
Y
C
E
T
A
D
N
W
A
R
D
D
R
I
H
T
E
L
G
N
A
Y
B
E
T
A
D
D
P
P
A
N
O
I
T
P
I
R
C
S
E
D
V
E
R
B
6
2
0
F
M
D
Y
R
A
N
I
M
I
L
E
R
P
G
N
I
W
A
R
D
7
6
0
2
3
R
E
-
1
1
-
R
W
E
7
8
3
2
3
R
E
)
S
H
O
R
(
4
3
7
B
M
T
S
A
R
E
P
R
E
P
P
O
C
N
I
M
0
5
0
0
0
0
.
R
E
V
O
0
9
2
N
-
Q
Q
-
S
M
A
R
E
P
L
E
K
C
I
N
N
I
M
0
5
0
0
0
0
.
.
)
S
H
o
R
(
4
3
7
B
M
T
S
A
R
E
P
H
S
A
L
F
R
E
P
P
O
C
R
E
V
O
0
9
2
-
N
-
Q
Q
-
S
M
A
R
E
P
L
E
K
C
I
N
N
I
M
0
0
1
0
0
0
.
:
S
T
R
A
P
L
A
T
E
M
R
E
H
T
O
L
L
A
.
E
S
O
O
L
D
E
P
P
I
H
S
E
L
U
R
R
E
F
D
N
A
T
C
A
T
N
O
C
.
4
.
T
N
E
L
A
V
I
U
Q
E
R
O
E
L
B
A
C
A
4
9
6
1
N
E
D
L
E
B
H
T
I
W
E
S
U
R
O
F
D
E
N
G
I
S
E
D
.
5
.
)
Y
T
I
V
A
C
X
E
H
8
7
2
.
D
N
A
6
4
0
.
(
5
2
3
2
-
H
T
K
&
0
0
0
1
-
H
T
K
R
O
7
1
0
5
-
H
T
K
&
0
0
0
5
-
H
T
K
S
G
N
I
K
E
S
U
G
N
I
P
M
I
R
C
R
O
F
.
6
.
1
-
1
6
6
-
3
E
E
S
E
L
B
A
C
O
T
E
L
B
M
E
S
S
A
.
7
:
S
N
O
I
T
A
C
I
F
I
C
E
P
S
L
A
C
I
R
T
C
E
L
E
.
8
.
S
M
H
O
5
7
:
E
C
N
A
D
E
P
M
I
.
z
H
G
0
.
6
-
C
D
:
E
G
N
A
R
Y
C
N
E
U
Q
E
R
F
z
H
G
3
O
T
P
U
,
B
d
5
2
-
<
:
S
S
O
L
N
R
U
T
E
R
z
H
G
6
O
T
P
U
,
B
d
0
2
-
<
.
D
R
A
D
N
A
T
S
)
I
D
S
-
G
3
(
M
4
2
4
E
T
P
M
S
O
T
T
N
A
I
L
P
M
O
C
.
9
N
1
0
0
9
C
-
0
0
E
-
5
4
3
0
D
S
2
0
1
1
T
H
S
V
E
R
F
O
A
R
O
F
G
U
L
P
3
.
2
/
0
.
1
M
H
O
5
7
T
N
E
L
A
V
I
U
Q
E
R
O
E
L
B
A
C
A
4
9
6
1
N
E
D
L
E
B
)
T
N
A
I
L
P
M
O
C
S
H
O
R
(


同様の部品番号 - SD0345-E00-C9001N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Winchester Electronics ...
SD0347-060-00401H WINCHESTER-SD0347-060-00401H Datasheet
82Kb / 1P
   DIN 1.0/2.3 75 OHM JACK PCB MOUNT (RoHS COMPLIANT)
SD034B-060-00402H WINCHESTER-SD034B-060-00402H Datasheet
93Kb / 1P
   DIN 1.0/2.3 75 OHM JACK RIGHT ANGLE PCB MOUNT
SD034B-060-00402TK WINCHESTER-SD034B-060-00402TK Datasheet
93Kb / 1P
   DIN 1.0/2.3 75 OHM JACK RIGHT ANGLE PCB MOUNT
SD034G-034-00002H WINCHESTER-SD034G-034-00002H Datasheet
78Kb / 1P
   BKHD, ISO GND, 75 OHM 1.0/2.3 ADAPTER, F-F
SD034G-034-00003H WINCHESTER-SD034G-034-00003H Datasheet
74Kb / 1P
   1.0/2.3 ADAPTER, F-F, 75 OHM
More results

同様の説明 - SD0345-E00-C9001N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Winchester Electronics ...
0345-E00-C7101N WINCHESTER-0345-E00-C7101N Datasheet
106Kb / 1P
   75 OHM 1.0/2.3 PLUG FOR BELDEN 1505A CABLE (ROHS COMPLIANT)
0345-E00-C7701N WINCHESTER-0345-E00-C7701N Datasheet
86Kb / 1P
   DIN 1.0/2.3 75 OHM PLUG FOR BELDEN 179DT CABLE (RoHS COMPLIANT)
0345-E00-C7201N WINCHESTER-0345-E00-C7201N Datasheet
106Kb / 1P
   DIN 1.0/2.3 75 OHM PLUG FOR BELDEN 1855A CABLE
logo
Amphenol Corporation
282135-75 AMPHENOL-282135-75 Datasheet
71Kb / 1P
   1.0/2.3 PUSH-PULL CRIMP PLUG (FOR BELDEN 1505A CABLE)
logo
Winchester Electronics ...
0345-E00-V3601N WINCHESTER-0345-E00-V3601N Datasheet
87Kb / 1P
   DIN 1.0/2.3 75 OHM PLUG FOR ARGOSY IMAGE 360 CABLE (RoHS COMPLIANT)
logo
Pasternack Enterprises,...
PE45228 PASTERNACK-PE45228 Datasheet
348Kb / 3P
   75 Ohm 1.0/2.3 Plug Push-On Connector Crimp Attachment for BELDEN 1855A
logo
Winchester Electronics ...
SD0347-060-00401H WINCHESTER-SD0347-060-00401H Datasheet
82Kb / 1P
   DIN 1.0/2.3 75 OHM JACK PCB MOUNT (RoHS COMPLIANT)
logo
Pasternack Enterprises,...
PE45227 PASTERNACK-PE45227 Datasheet
362Kb / 3P
   75 Ohm 1.0/2.3 Plug Push-On Connector Crimp Attachment for BELDEN 735A1
logo
Amphenol Corporation
34-1025 AMPHENOL-34-1025 Datasheet
180Kb / 1P
   HD-BNC STR PLUG FOR BELDEN 1505A CABLE
34-1025_1010 AMPHENOL-34-1025_1010 Datasheet
148Kb / 1P
   HD-BUC STR PLUG FOR BELDEN 1505A CABLE
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com