データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LCX007CN データシート(PDF) 9 Page - Sony Corporation

部品番号 LCX007CN
部品情報  3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

LCX007CN データシート(HTML) 9 Page - Sony Corporation

Back Button LCX007CN Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation LCX007CN Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation LCX007CN Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation LCX007CN Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation LCX007CN Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation LCX007CN Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation LCX007CN Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation LCX007CN Datasheet HTML 12Page - Sony Corporation LCX007CN Datasheet HTML 13Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
– 9 –
LCX007CN
Electrical Characteristics (Ta = 25°C, HVDD = 15.7V, VVDD = 15.7V)
1. Horizontal drivers
Item
Input pin capacitance
HCKn
HST
Input pin current
HCK1
HCK2
HST
WID, RGT
Video signal input pin capacitance
Current consumption
CHckn
CHst
Csig
IH
HCK1 = GND
HCK2 = GND
HST = GND
WID, RGT = GND
HCKn: HCK1, HCK2 (7.5MHz)
–500
–1000
–500
–150
7
7
–120
–450
–160
–30
250
7.5
10
10
10
pF
pF
µA
µA
µA
µA
pF
mA
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Condition
2. Vertical drivers
Item
Input pin capacitance VCK
VST
Input pin current
VCK
PCG, VST, EN, CLR, DWN
Current consumption
CVck
CVst
IV
–1000
–150
7
7
–160
–30
1.5
10
10
4
pF
pF
µA
µA
mA
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Condition
3. Total power consumption of the panel
Item
Total power consumption of
the panel (NTSC)
PWR
150
250
mW
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
4. Pin input resistance
Item
Pin-VSS input resistance
Rpin
0.4
1
M
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
VCK = GND
PCG, VST, EN, CLR, DWN = GND
VCK: (15.7kHz)
5. Side signal input pin capacitance
Item
Side signal input pin
capacitance
CSIDon
810
12
nF
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit


同様の部品番号 - LCX007CN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
LCX007CL SONY-LCX007CL Datasheet
610Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
More results

同様の説明 - LCX007CN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
LCX007CL SONY-LCX007CL Datasheet
610Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX007BNB SONY-LCX007BNB Datasheet
661Kb / 24P
   3.4cm (1.35-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX037BLT SONY-LCX037BLT Datasheet
390Kb / 25P
   3.4cm (1.35 Type) Black-and-White LCD Panel
LCX007BK SONY-LCX007BK Datasheet
622Kb / 25P
   3.4cm (1.35-inch) Color LCD Panel
LCX007BKA SONY-LCX007BKA Datasheet
624Kb / 25P
   3.4cm (1.35-inch) Color LCD Panel
LCX019AM SONY-LCX019AM Datasheet
304Kb / 22P
   3.4cm (1.32-inch) LCD Panel (with microlens)
LCX028AMT SONY-LCX028AMT Datasheet
365Kb / 25P
   4.6cm (1.8-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX016AM SONY-LCX016AM Datasheet
419Kb / 22P
   3.3cm (1.3-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX026ALF SONY-LCX026ALF Datasheet
346Kb / 24P
   2.3cm (0.9-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX026ALG SONY-LCX026ALG Datasheet
346Kb / 24P
   2.3cm (0.9-inch) Black-and-White LCD Panel
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com