データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQD1N80 データシート(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQD1N80
部品情報  800V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD1N80 データシート(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD1N80_09 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80_09 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80_09 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80_09 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80_09 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80_09 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80_09 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80_09 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80_09 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
©2009 Fairchild Semiconductor Corporation
Rev. A3. January 2009
6.60
±0.20
0.76
±0.10
MAX0.96
2.30TYP
[2.30
±0.20]
2.30TYP
[2.30
±0.20]
5.34
±0.20
0.50
±0.10
0.50
±0.10
2.30
±0.20
(0.50)
(0.50)
(4.34)
IPAK
Mechanical Dimensions
Dimensions in Millimeters
I - PAK


同様の部品番号 - FQD1N80_09

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N80TF FAIRCHILD-FQD1N80TF Datasheet
760Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 800 V, 1.0 A, 20
FQD1N80TM FAIRCHILD-FQD1N80TM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 1.0 A, 20 廓
More results

同様の説明 - FQD1N80_09

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N80 FAIRCHILD-FQB3N80 Datasheet
661Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQP2N80 FAIRCHILD-FQP2N80 Datasheet
649Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF4N80 FAIRCHILD-FQPF4N80 Datasheet
639Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF6N80 FAIRCHILD-FQPF6N80 Datasheet
665Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80 FAIRCHILD-FQA10N80_06 Datasheet
801Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQA13N80 FAIRCHILD-FQA13N80 Datasheet
731Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA6N80 FAIRCHILD-FQA6N80 Datasheet
677Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQP8N80C FAIRCHILD-FQP8N80C_09 Datasheet
1Mb / 12P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80 FAIRCHILD-FQA10N80_07 Datasheet
803Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFH10N80 SEMIHOW-HFH10N80 Datasheet
1Mb / 7P
   800V N-Channel MOSFET
HFS3N80 SEMIHOW-HFS3N80 Datasheet
1Mb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com