データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LCX032AKB データシート(PDF) 10 Page - Sony Corporation

部品番号 LCX032AKB
部品情報  1.4cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

LCX032AKB データシート(HTML) 10 Page - Sony Corporation

Back Button LCX032AKB Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation LCX032AKB Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation LCX032AKB Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation LCX032AKB Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation LCX032AKB Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation LCX032AKB Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation LCX032AKB Datasheet HTML 12Page - Sony Corporation LCX032AKB Datasheet HTML 13Page - Sony Corporation LCX032AKB Datasheet HTML 14Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 23 page
background image
– 10 –
LCX032AKB
Electrical Characteristics
1. Horizontal drivers
(Ta = 25°C, VDD = 12.0V, Input voltage = 3.0V)
Item
Input pin capacitance
HCKn
HST
Input pin current
HCK1
HCK2
HST
RGT
STB
Video signal input pin capacitance
CHckn
CHst
IHck1
IHck2
IHst
IRgt
Istb
Csig
HCK1 = GND
HCK2 = GND
HST = GND
RGT = GND
STB = GND
–500
–500
–300
–100
–100
5
5
–250
–250
–100
–25
–25
50
10
10
pF
pF
µA
µA
µA
µA
µA
pF
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Condition
2. Vertical drivers
Item
Input pin capacitance
VCK
VST
VST
EN
DWN
VCK
BLK
CVck
CVst
IVst
IEn
IDwn
IVck
IBlk
–100
5
5
–25
10
10
pF
pF
µA
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Condition
3. Total power consumption of the panel
Item
Total power consumption of
the panel (NTSC)
Power consumption during
power save
PWR
30
0.6
50
mW
mW
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
4. VCOM input resistance
Item
VCOM – Vss input resistance
Video signal – Vss input resistance
Rcom
Rsig
0.5
0.5
1
1
1.2
1.2
M
M
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
VST, EN, DWN, VCK,
BLK = GND


同様の部品番号 - LCX032AKB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
LCX032AK SONY-LCX032AK Datasheet
279Kb / 23P
   1.4cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
More results

同様の説明 - LCX032AKB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
LCX032AK SONY-LCX032AK Datasheet
279Kb / 23P
   1.4cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX033ANB SONY-LCX033ANB Datasheet
189Kb / 23P
   1.4cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX033AKB SONY-LCX033AKB Datasheet
260Kb / 23P
   1.1cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX032ANB SONY-LCX032ANB Datasheet
540Kb / 23P
   1.1cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX033AK SONY-LCX033AK Datasheet
277Kb / 23P
   1.1cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX005BK SONY-LCX005BK Datasheet
307Kb / 22P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX027AK SONY-LCX027AK Datasheet
202Kb / 23P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX024AK SONY-LCX024AK Datasheet
212Kb / 24P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX024AKB SONY-LCX024AKB Datasheet
213Kb / 24P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX027AKB SONY-LCX027AKB Datasheet
203Kb / 23P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com