データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SLD1231VL データシート(PDF) 4 Page - Sony Corporation

部品番号 SLD1231VL
部品情報  High Power Red Laser Diode
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

SLD1231VL データシート(HTML) 4 Page - Sony Corporation

  SLD1231VL Datasheet HTML 1Page - Sony Corporation SLD1231VL Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation SLD1231VL Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation SLD1231VL Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation SLD1231VL Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
– 4 –
SLD1231VL
Power dependence of spectrum
λ — Wavelength [nm]
Tc = 25°C
Po = 30mW
685
690
695
Po = 20mW
Po = 10mW
Po = 5mW
680


同様の部品番号 - SLD1231VL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
SLD1236VL ETC2-SLD1236VL Datasheet
69Kb / 2P
   High-Power Red Laser Diode Supports 횞16-Speed DVD Recording
More results

同様の説明 - SLD1231VL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Roithner LaserTechnik G...
RLT66100MGOP ROITHNER-RLT66100MGOP Datasheet
227Kb / 3P
   High Power Red Laser Diode
ADL-63V0BTP ROITHNER-ADL-63V0BTP Datasheet
248Kb / 1P
   high power red laser diode
RLT67300T ROITHNER-RLT67300T Datasheet
71Kb / 1P
   High Power Red Laser Diode
RLT66100MG ROITHNER-RLT66100MG Datasheet
228Kb / 3P
   High Power Red Laser Diode
logo
Rohm
RLD65MPT7 ROHM-RLD65MPT7 Datasheet
63Kb / 3P
   Low power red laser diode
RLD65PZB5 ROHM-RLD65PZB5 Datasheet
46Kb / 3P
   DVD-Record, High power red laser diode
RLD65MPT4 ROHM-RLD65MPT4 Datasheet
74Kb / 3P
   Low power red laser diode
logo
Sanyo Semicon Device
DL-3247-165 SANYO-DL-3247-165 Datasheet
38Kb / 2P
   RED LASER DIODE
logo
Sharp Corporation
LT050PS SHARP-LT050PS Datasheet
23Kb / 1P
   Red Laser Diode
logo
Sanyo Semicon Device
DL-LS1032 SANYO-DL-LS1032 Datasheet
23Kb / 1P
   RED LASER DIODE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com