データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SLD1324ZT データシート(PDF) 6 Page - Sony Corporation

部品番号 SLD1324ZT
部品情報  High-Power Density 1W Laser Diode
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

SLD1324ZT データシート(HTML) 6 Page - Sony Corporation

  SLD1324ZT Datasheet HTML 1Page - Sony Corporation SLD1324ZT Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation SLD1324ZT Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation SLD1324ZT Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation SLD1324ZT Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation SLD1324ZT Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation SLD1324ZT Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
– 6 –
SLD1324ZT
1.00
0.00
675
705
Wavelength [nm]
Tth = –10°C
1.00
0.00
675
705
Wavelength [nm]
Tth = 0°C
1.00
0.00
675
705
Wavelength [nm]
Tth = 15°C
1.00
0.00
675
705
Wavelength [nm]
Tth = 25°C
1.00
0.00
675
705
Wavelength [nm]
Tth = 30°C
Temperature dependence of Spectrum (Po = 1W)


同様の部品番号 - SLD1324ZT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
SLD131UL SONY-SLD131UL Datasheet
127Kb / 7P
   GaAlAs Laser Diode
logo
List of Unclassifed Man...
SLD1332V ETC1-SLD1332V Datasheet
37Kb / 2P
   The Industrys Highest Power 670 nm Band Laser Diode Achieves 500 mW Optical Power Output
logo
Sony Corporation
SLD1332V SONY-SLD1332V Datasheet
81Kb / 3P
   670nm, 500mW LASER DIODE
More results

同様の説明 - SLD1324ZT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
SLD323V SONY-SLD323V Datasheet
68Kb / 7P
   High Power Density 1W Laser Diode
SLD333V SONY-SLD333V Datasheet
47Kb / 4P
   1W High Power Laser Diode
SLD332F SONY-SLD332F Datasheet
89Kb / 5P
   1W High Power Laser Diode
SLD323XT SONY-SLD323XT Datasheet
96Kb / 7P
   1W High Power Laser Diode
SLD322V SONY-SLD322V Datasheet
68Kb / 7P
   High Power Density 0.5W Laser Diode
SLD324ZT SONY-SLD324ZT Datasheet
72Kb / 7P
   High-Power Density 2W Laser Diode
logo
Sanyo Semicon Device
DL-6140-201 SANYO-DL-6140-201 Datasheet
74Kb / 3P
   High Power Laser Diode
DL-7140-201 SANYO-DL-7140-201 Datasheet
73Kb / 3P
   High Power Laser Diode
logo
Sony Corporation
SLD302XT SONY-SLD302XT Datasheet
98Kb / 8P
   200mW High Power Laser Diode
SLD301XT SONY-SLD301XT Datasheet
98Kb / 8P
   100mW High Power Laser Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com